Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1N3378 Datasheet(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

No. de pieza 1N3378
Descripción Electrónicos  SI RECTIFIER, 10A < I(O)/I(F) s 20A
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Página de inicio  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N3378 Datasheet(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  1N3378 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Número de pieza similar - 1N3378

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N337 NJSEMI-1N337 Datasheet
176Kb / 2P
   STUD BASE RECTIFIERS
More results

Descripción similar - 1N3378

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3890 NJSEMI-1N3890 Datasheet
94Kb / 1P
   Fast Rectifier, 10A < I(O)/I(F) s 20A
1N3891 NJSEMI-1N3891 Datasheet
100Kb / 1P
   Fast Rectifier, 10A < I(O)/I(F) s 20A
1N3890A NJSEMI-1N3890A Datasheet
93Kb / 1P
   Fast Rectifier, 10A < I(O)/I(F) s 20A
1N3890R NJSEMI-1N3890R Datasheet
108Kb / 1P
   Fast Rectifier, 10A < I(O)/I(F) s 20A
1N250 NJSEMI-1N250 Datasheet
101Kb / 1P
   SI RECTIFIER, 5A < I(O)/I(F) < 10A
1N200AR NJSEMI-1N200AR Datasheet
78Kb / 1P
   SI RECTIFIER, I(O)/I(F) S 100MA
1N3587 NJSEMI-1N3587 Datasheet
100Kb / 1P
   Si Rectifier, 200A < I(O)/I(F) s 500A
1N483A NJSEMI-1N483A Datasheet
90Kb / 1P
   SI RECTIFIER, 100MA < I(O)/I(F) S 200MA
1N3614 NJSEMI-1N3614 Datasheet
87Kb / 1P
   Si Rectifier, 1A < I(O) / I(F) s 2A
1N3174 NJSEMI-1N3174 Datasheet
111Kb / 1P
   Si Rectifier, 200A < I(O)/I(F) s 500A
More results


Html Pages

1


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com