Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ADL5565-EVALZ Datasheet(PDF) 7 Page - Analog Devices

No. de pieza ADL5565-EVALZ
Descripción Electrónicos  6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AD [Analog Devices]
Página de inicio  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADL5565-EVALZ Datasheet(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADL5565-EVALZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADL5565-EVALZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADL5565-EVALZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADL5565-EVALZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADL5565-EVALZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADL5565-EVALZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADL5565-EVALZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADL5565-EVALZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADL5565-EVALZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
ADL5565
Rev. 0 | Page 7 of 28
Parameter
Test Conditions/Comments
Min
Typ
Max
Unit
NOISE/HARMONIC PERFORMANCE
10 MHz
Second/Third Harmonic Distortion (HD2/HD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−111/−116
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−100/−104
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−105/−106
dBc
Output IP3/Third-Order Intermodulation
Distortion (OIP3/IMD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+47/−99
dBm/dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+50/−105
dBm/dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+50/−105
dBm/dBc
Second-Order Intermodulation Distortion (IMD2)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−78
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−86
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−91
dBc
Noise Spectral Density, RTI (NSD)
AV = 6 dB
2.25
nV/√Hz
AV = 12 dB
1.54
nV/√Hz
AV = 15.5 dB
1.55
nV/√Hz
Noise Figure (NF)
AV = 6 dB
10.29
dB
AV = 12 dB
8.77
dB
AV = 15.5 dB
9.04
dB
1 dB Compression Point, RTO (OP1dB)
AV = 6 dB
16.8
dBm
AV = 12 dB
16.7
dBm
AV = 15.5 dB
16.6
dBm
100 MHz
Second/Third Harmonic Distortion (HD2/HD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−108/−109
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−92/−103
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−89.5/−105
dBc
Output IP3/Third-Order Intermodulation
Distortion (OIP3/IMD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+53/−112
dBm/dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+53/−112
dBm/dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+52/−110
dBm/dBc
Second-Order Intermodulation Distortion (IMD2)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−87
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−91
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−87
dBc
Noise Spectral Density, RTI (NSD)
AV = 6 dB
2.28
nV/√Hz
AV = 12 dB
1.53
nV/√Hz
AV = 15.5 dB
1.52
nV/√Hz
Noise Figure (NF)
AV = 6 dB
10.39
dB
AV = 12 dB
8.73
dB
AV = 15.5 dB
8.7
dB
1 dB Compression Point, RTO (OP1dB)
AV = 6 dB
16.8
dBm
AV = 12 dB
16.5
dBm
AV = 15.5 dB
16.4
dBm


Número de pieza similar - ADL5565-EVALZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Analog Devices
ADL5565-EVALZ AD-ADL5565-EVALZ Datasheet
842Kb / 28P
   6 GHz Ultrahigh Dynamic Range
REV. B
ADL5565-EVALZ AD-ADL5565-EVALZ Datasheet
961Kb / 29P
   6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier
REV. D
ADL5565-EVALZ AD-ADL5565-EVALZ Datasheet
893Kb / 29P
   6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier
More results

Descripción similar - ADL5565-EVALZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Analog Devices
ADL5565 AD-ADL5565_13 Datasheet
961Kb / 29P
   6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier
REV. D
ADL5565 AD-ADL5565_17 Datasheet
893Kb / 29P
   6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier
ADL5569 AD-ADL5569 Datasheet
618Kb / 16P
   6.0 GHz, Ultrahigh Dynamic Range, Differential Amplifier
ADL5569 AD-ADL5569_V01 Datasheet
653Kb / 23P
   6.5 GHz, Ultrahigh Dynamic Range, Differential Amplifier
Rev. C
ADL5567 AD-ADL5567 Datasheet
888Kb / 24P
   4.3 GHz, Ultrahigh Dynamic Range, Dual Differential Amplifier
ADL5566 AD-ADL5566 Datasheet
885Kb / 24P
   4.5 GHz Ultrahigh Dynamic Range, Dual Differential Amplifier
ADL5565 AD-ADL5565_12 Datasheet
842Kb / 28P
   6 GHz Ultrahigh Dynamic Range
REV. B
logo
Mimix Broadband
XB1012-QT MIMIX-XB1012-QT Datasheet
177Kb / 6P
   0.25-6 GHz High Dynamic Range Driver Amplifier
CMM6004-AH MIMIX-CMM6004-AH_08 Datasheet
255Kb / 6P
   0.25-6.0 GHz High Dynamic Range Amplifier
CMM6004-SC MIMIX-CMM6004-SC Datasheet
273Kb / 10P
   0.25-3.0 GHz High Dynamic Range Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com