Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BUZ380 Datasheet(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

No. de pieza BUZ380
Descripción Electrónicos  SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Página de inicio  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ380 Datasheet(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ380 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ380 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ380 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ380 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ380 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ380 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ380 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ380 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ380 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Semiconductor Group
3
07/96
BUZ 380
Electrical Characteristics, at
Tj = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Dynamic Characteristics
Transconductance
VDS≥ 2 * ID * RDS(on)max, ID = 3.5 A
gfs
1.4
4-
S
Input capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Ciss
-
3900
5000
pF
Output capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Coss
-
180
300
Reverse transfer capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Crss
-
70
120
Turn-on delay time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 2.5 A
RGS = 50 Ω
td(on)
-
60
90
ns
Rise time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 2.5 A
RGS = 50 Ω
tr
-
90
140
Turn-off delay time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 2.5 A
RGS = 50 Ω
td(off)
-
330
430
nF
Fall time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 2.5 A
RGS = 50 Ω
tf
-
110
140
ns


Número de pieza similar - BUZ380

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ380 ISC-BUZ380 Datasheet
348Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Descripción similar - BUZ380

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ205 SIEMENS-BUZ205 Datasheet
338Kb / 6P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ385 SIEMENS-BUZ385 Datasheet
155Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ215 SIEMENS-BUZ215 Datasheet
120Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ384 SIEMENS-BUZ384 Datasheet
157Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ50B SIEMENS-BUZ50B Datasheet
199Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ80A SIEMENS-BUZ80A Datasheet
176Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ310 SIEMENS-BUZ310 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ50C SIEMENS-BUZ50C Datasheet
203Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ50A SIEMENS-BUZ50A Datasheet
207Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ311 SIEMENS-BUZ311 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com