Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


SM802124 Datasheet(Hoja de datos) 6 Page - Micrel Semiconductor

No. de Pieza. SM802124
Descripción  ClockWorks™ DUAL 125MHz Ultra-Low Jitter, CMOS Frequency Synthesizer
Descarga  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  MICREL [Micrel Semiconductor]
Página de inicio  http://www.micrel.com
Logo 

   
 6 page
background image
Micrel, Inc.
SM802124
September 2011
6
M9999-101311-B
hbwhelp@micrel.com or (408) 955-1690
Phase Noise Plots
Phase Noise Plot: 125MHz, 1.875MHz
− 20MHz 73fS
Phase Noise Plot: 125MHz, 12kHz
− 20MHz 318fS




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl