Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AM3808NE Datasheet(PDF) 5 Page - Analog Power

No. de pieza AM3808NE
Descripción Electrónicos  Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ANALOGPOWER [Analog Power]
Página de inicio  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM3808NE Datasheet(HTML) 5 Page - Analog Power

  AM3808NE Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM3808NE Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM3808NE Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM3808NE Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM3808NE Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Analog Power
AM3808NE
A
A1
A2
D
E
E1
c
b
e
e1
L
Package Information
0.15
1.3
MIN.
MAX.
Dimensions In Millimeters
---
0.95BSC
1.90BSC
0.3
0.6
Symbol
1.5
0.08
1.7
0.25
0.3
0.5
---
0.9
2.90 BSC
2.890 BSC
1.45
© Preliminary
5
Publication Order Number:
DS_AM3808NE_1A


Número de pieza similar - AM3808NE

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Analog Power
AM3810N ANALOGPOWER-AM3810N Datasheet
419Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM3826N ANALOGPOWER-AM3826N Datasheet
286Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
AM3829P ANALOGPOWER-AM3829P Datasheet
287Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
AM3836N ANALOGPOWER-AM3836N Datasheet
170Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
AM3837P ANALOGPOWER-AM3837P Datasheet
219Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
More results

Descripción similar - AM3808NE

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI1912EDH VISHAY-SI1912EDH Datasheet
42Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Mar-01
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
43Kb / 4P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 12-Aug-02
SI5908DC VISHAY-SI5908DC_10 Datasheet
236Kb / 10P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SI9926CDY VISHAY-SI9926CDY Datasheet
255Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Apr-09
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM9936 DINTEK-DTM9936 Datasheet
307Kb / 9P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
DTS2212 DINTEK-DTS2212 Datasheet
306Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1902CDL VISHAY-SI1902CDL Datasheet
236Kb / 11P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI7904BDN VISHAY-SI7904BDN Datasheet
559Kb / 13P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Dec-08
SI1024X VISHAY-SI1024X_08 Datasheet
113Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 24-Mar-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5908DC KEXIN-KI5908DC Datasheet
66Kb / 2P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7904DN VISHAY-SI7904DN Datasheet
88Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. G, 07-Jul-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com