Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
U-DFN2020-3 Datasheet(PDF) 11 Page - Diodes Incorporated |
|
U-DFN2020-3 Datasheet(HTML) 11 Page - Diodes Incorporated |
11 / 51 page AP02002 Rev. 60 11 of 51 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated U-DFN3020-8 Type M U-DFN3020-8 Type M Dim Min Max Typ A 0.57 0.63 0.60 A1 0 0.05 0.02 A3 − − 0.015 b 0.25 0.35 0.30 D 2.95 3.05 3.00 D1 1.12 1.32 1.22 D2 1.00 1.20 1.10 D3 0.45 0.55 0.50 E 1.95 2.05 2.00 E1 0.48 0.68 0.58 E2 0.48 0.68 0.58 E3 0.35 0.45 0.40 e − − 0.65 L 0.25 0.35 0.30 L1 1.08 1.28 1.18 L2 0.45 0.55 0.50 Z − − 0.175 All Dimensions in mm U-DFN3020-10 U-DFN3020-10 Dim Min Max Typ A 0.57 0.63 0.60 A1 0 0.05 0.02 A3 - - 0.15 b 0.15 0.25 0.20 D 2.95 3.05 3.00 D1 0.25 0.45 0.35 E 1.95 2.05 2.00 E1 0.90 1.10 1.00 e - - 0.60 e1 - - 0.65 e2 0.50 0.70 0.60 L 0.25 0.35 0.30 Z - - 0.15 All Dimensions in mm D E e b L2 A A1 A3 E2 L E3 D3 E1 D1 D2 Z L1 Pin1 D E e b(10x) L(10x) A A1 A3 (Pin #1 ID) Seating Plane Z(4x) e1 E1 (3x) D1(3x) e2 |
Número de pieza similar - U-DFN2020-3 |
|
Descripción similar - U-DFN2020-3 |