Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

0033.2512 Datasheet(PDF) 2 Page - Schurter Inc.

No. de pieza 0033.2512
Descripción Electrónicos  VOLTAGE SELECTOR SWITCHES / SPANNUNGSWAHLER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SCHURTER [Schurter Inc.]
Página de inicio  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0033.2512 Datasheet(HTML) 2 Page - Schurter Inc.

  0033.2512 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 0033.2512 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 0033.2512 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
VOLTAGE SELECTOR SWITCHES / SPANNUNGSWÄHLER
www.schurter.com
192
Order No. / Bestell-Nr.
Legends / Beschriftungen (Pos. 1–6)
Solder therm./ Quick con term./
1
2
3
4
5
6
Lötanschl.
Flachstecker
0033.6001
0033.6101
150 220 130 260 110 240
0033.6003
110 220
0033.6004
0033.6104
140 200 120 240 100 220
0033.6006
130 220 120 240 110 230
0033.6009
127 200 115 240 100 220
0033.6015
120 240 100 220
0033.6016
220 120
240
0033.6019
200 120 240 100 220
0033.6022
0033.6122
220 120
100 240
0033.6024
130 200 115 230 100 220
0033.6026
120 220
100 240
0033.6127
240 100
120 220
0033.6030
200 115 230 100 215
0033.6031
220
110 240
Table / Tabelle 4
SWS – Series / Serien
See page 186, 189 for technical data /
Technische Daten siehe Seite 186, 189
Order No.
Order No.
Legends (Position 1–3)
Panel
PCB
mount /
mount /
Bestell-Nr.
Bestell-Nr.
Beschriftungen (Position 1–3)
Front-
Leiter-
montage
platten-
montage
1
2
3
0033.4001
110
150
220
0033.4002
0033.4202
110
220
240
0033.4003
220
240
0033.4004
200
220
240
0033.4006
220
240
250
0033.4008
0033.4208
100
115
230
0033.4011
220
230
240
0033.4014
033.4214
0033.4019
115
220
240
0033.4028
220V
230V
240V
0033.4032
4
8
16
0033.4040
100
110
230
0033.4241
110V
120V
220V
0033.4044
115
0
230
0033.4049
230
240
250
0033.4252
220-240
127
100-115
0033.4254
230
0
200
0033.4055
115V
230V
240V
0033.4056
1
2
3
0033.4259
115
200
230
0033.4057
100
120
230-240
0033.4062
110
230
Table / Tabelle 2
SWM – Series / Serien
See page 186, 190 for technical data /
Technische Daten siehe Seite 186, 190
Order No. / Legends / Beschriftungen (Position 1–6)
Bestell-Nr.
1
2
3
4
5
6
0033.2500
110
125
150
200
220
250
0033.2506
208
220
240
0033.2507
100
110
120
200
220
240
0033.2510
100
115
220
230
240
0033.2511 200V
208V
220V
230V
240V
NC
0033.2512 100V
120V
200V
220V
240V
0033.2514
0033.2517 240V
230V
220V
208V
115V
100V
0033.2520
100
115
220
240
Table / Tabelle 6
SWG – Series / Serien
See page 186, 191 for technical data /
Technische Daten siehe Seite 186, 191
Order No. / Legends / Beschriftungen (Position 1–6)
Bestell-Nr.
1
2
3
4
5
6
0033.1500
110
125
150
200
220
250
0033.1502
220
230
240
0033.1504
100
110
120
200
220
240
0033.1510
1
2
3
4
5
6
0033.1511
100
110
120
220
230
240
0033.1513
200
208
220
230
240
0033.1514
0033.1515
110
130
220
240
0033.1517
100
120
220
240
0033.1518
100
120
220
240
0033.1520
100
115
220
240
0033.1523 100V
120V
200V
220V
230V
240V
0033.1525
200
220
230
240
250
Table / Tabelle 7
SWK – Series / Serien
See page 186, 191 for technical data /
Technische Daten siehe Seite 186, 191
No articles from stock, minimum order quantity 100 pieces /
Keine Lagerartikel, Bestellmenge min. 100 Stück
Order No.
Order No.
Legends (Position 1+2)
Panel
PCB
mount /
mount /
Bestell-Nr.
Bestell-Nr.
Beschriftungen (Position 1+2)
Front-
Leiter-
montage
platten-
montage
1
2
0033.4501
0033.4601
110
220
0033.4502
115
220
0033.4503
0033.4603
120
240
0033.4504
0033.4604
115
230
0033.4505
220
240
0033.4508
50 Hz
60 Hz
0033.4510
230
240
0033.4513
LO
HI
0033.4514
0033.4515
0033.4615
120
230
0033.4518
0
1
0033.4619
100
230
0033.4521
A
B
Table / Tabelle 1
SWA – Series / Serien
See page 186, 187 for technical data /
Technische Daten siehe Seite 186, 187
Selector charts for voltage
selector legends
Auswahltabelle für bestehende
Spannungswähler-Beschriftungen
Order No. /
Legends / Beschriftungen (Pos. 1–6)
Bestell-Nr.
1
2
3
4
5
6
0033.1101
110V
125V
145V
160V
220V
250V
0033.1104
0033.1108
220V
240V
0033.1109
100V
115V
120V
220V
240V
0033.1110
100V
115V
200V
220V
230V
240V
0033.1113
100V
115V
125V
200V
220V
240V
0033.1118
100V
115V
220V
240V
0033.1119
100V
110V
120V
200V
220V
240V
0033.1120
100V
110V
220V
240V
0033.1125
110V
115V
130V
200V
230V
0033.1127
100V
120V
200V
220V
230V
240V
0033.1128
100V
110V
120V
127V
220V
240V
0033.1130
100V
110V
120V
125V
230V
240V
0033.1133
4 Ω
8 Ω
16 Ω
0033.1134
110V
220V
230V
0033.1135
100
120
200
230
0
0
0033.1136
100
120
200
208
230
0
0033.1137
100
115
230
240
0033.1140
1
2
3
4
5
0
Table / Tabelle 5
SWP – Series / Serien
See page 186, 189 for technical data /
Technische Daten siehe Seite 186, 189
Order No.
Order No.
Legends (Position 1–6)
Panel
PCB
mount /
mount /
Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Beschriftungen (Position 1–6)
Front-
Leiter-
montage
platten-
montage
1
2
3
4
5
6
0033.3501
0033.3801 150
220
130
260
110
240
0033.3502
220
120
240
110
0033.3503
115
230
0033.3803 134
200
117
234
100
217
0033.3504
0033.3802 130
220
120
240
110
230
0033.3804 127
200
115
240
100
220
0033.3505
0033.3805 140
200
120
240
100
220
0033.3510
127
200
115
240
100
220
0033.3812 100
240
-
220
120
-
0033.3514
0033.3815 120
220
100
240
0033.3518
220
130
110
240
0033.3819
220
110
240
0033.3522
110
220
0033.3527
0
220
120
0
100
230
0033.3530
100
240
220
120
0033.3833 145
210
125
250
105
230
0033.3837
200
120
240
100
220
0033.3539
130
200
115
230
100
215
0033.3839 130
200
115
230
100
215
0033.3843
0033.3845
120
240
100
230
0033.3846 120
220
115
230
110
225
0033.3547
200
120
240
100
0033.3549
100
0
117
220
100
240
0033.3553
140
200
120
240
100
230
0033.3555
120
240
100
220
0033.3558
140
200
120 230/240 100 220/230
0033.3560
127
220
115
240
110
230
Table / Tabelle 3
SWZ – Series / Serien
See page 186, 188 for technical data /
Technische Daten siehe Seite 186, 188
Fuse Cap FEU has to be ordered separately:
Sicherungskopf FEU muss separat bestellt werden:
0031.1663 for fuse 5 x 20 mm
0031.1661 for fuse 6.3 x 32 mm


Número de pieza similar - 0033.2512

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schurter Inc.
0033.3501 SCHURTER-0033.3501 Datasheet
226Kb / 3P
   Voltage selector switch, 6 stages, serie-parallel, panel mounting
0033.3502 SCHURTER-0033.3502 Datasheet
226Kb / 3P
   Voltage selector switch, 6 stages, serie-parallel, panel mounting
0033.3503 SCHURTER-0033.3503 Datasheet
226Kb / 3P
   Voltage selector switch, 6 stages, serie-parallel, panel mounting
0033.3504 SCHURTER-0033.3504 Datasheet
226Kb / 3P
   Voltage selector switch, 6 stages, serie-parallel, panel mounting
0033.3505 SCHURTER-0033.3505 Datasheet
226Kb / 3P
   Voltage selector switch, 6 stages, serie-parallel, panel mounting
More results

Descripción similar - 0033.2512

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schurter Inc.
0033.4504 SCHURTER-0033.4504 Datasheet
190Kb / 2P
   VOLTAGE SELECTOR SWITCHES
logo
Cherry Semiconductor Co...
PEAA-3000 CHERRY-PEAA-3000 Datasheet
1Mb / 1P
   Selector Switches
PAAA-3000 CHERRY-PAAA-3000 Datasheet
1Mb / 1P
   SELECTOR SWITCHES
PBC1-E000 CHERRY-PBC1-E000 Datasheet
1Mb / 1P
   Selector Switches
logo
Copal Electronics
RS_SERIES COPAL-RS_SERIES Datasheet
887Kb / 5P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES
SS-10 COPAL-SS-10 Datasheet
159Kb / 6P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
S-2050 ETC2-S-2050 Datasheet
180Kb / 6P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES
logo
Coilcraft lnc.
CS-4-13NTA COILCRAFT-CS-4-13NTA Datasheet
190Kb / 7P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES
logo
Copal Electronics
CS-7 COPAL-CS-7 Datasheet
590Kb / 5P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES (SMD)
CS-32 COPAL-CS-32 Datasheet
767Kb / 6P
   ROTARY SELECTOR SWITCHES (SMD)
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com