Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ADT6780_CN Datasheet(PDF) 10 Page - ADTech

No. de pieza ADT6780_CN
Descripción Electrónicos  Thermally enhanced Low VFB Step-Down LED Driver
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ADTECH [ADTech]
Página de inicio  
Logo ADTECH - ADTech

ADT6780_CN Datasheet(HTML) 10 Page - ADTech

Back Button ADT6780_CN Datasheet HTML 5Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 6Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 7Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 8Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 9Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 10Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 11Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 12Page - ADTech ADT6780_CN Datasheet HTML 13Page - ADTech  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Aug. 23. 2012 / Rev0.0
10/13
* 此规格如有更改不另行通知
http://www.ad-tech.co.kr
ADT6780
Thermally enhanced Low V
FB Step-Down LED Driver
补偿元件
ADT6780采用固定频率,尖峰电流模式控制方案提供容易的补偿和快速瞬间反应。尖峰电流模式控
制消除了输出
LC滤波的双重磁极影响。所以此降压转换器在频率范围可被简化为单磁极系统。
补偿设计的目标是调整转换器迁移功能以得到理想的增益和相位。系统稳定性是通过一个简单从
COMP到GND容阻串联来实现的。这种零极联合服务于调整闭环系统的理想反映。
电压反馈回路的直流增益如下公式:
A
EA 错误放大电压增益,GCS 是电流感应传导值及R1是电流感应电阻值。
此系统有两个类别的磁极。其一是通过错误放大器和补偿电容
(C3) 的两个输出电阻的联合产生。
另外是由输出电容和
LED 交流电阻(R
LED=△VOUT/△ILED)提供。详见如下公式:
GEA是错误放大器的传导值。
对于一个稳定的单极转换系统,两个范围的磁极中一个需要被一个零位消除。一个零位实现于串联
的电容和电阻
(R2-C3)取消了f
P2
详见如下公式:
如果输出电容有一个大容值或一个高
ESR值,有害的零位会被产生,详见如下公式:
这种情况下,第三磁极需要补偿
f
Z2。此磁极fP3是通过R2和选择性的外加电容(C6)联于COMP和
GND之间。F
P3如下公式计算:
系统交叉频率内具有一直的增益回馈闭环是很重要的。 系统交叉频率又称为转换器带宽。总之更高
Fc意为着更快的瞬间反映和负载调节,然而能够引起系统不稳定。拇指标准规则设定交叉频率到小
于或等于十分之一的开关频率。
CS
EA
1
VDC
G
A
R
A
×
×
=
LED
O
P2
EA
EA
P1
R
C
1
f
A
C3
G
f
×
×
=
×
×
=
R2
C3
1
f
Z1
×
×
=
ESR
C
1
f
O
Z2
×
×
=
R2
C6
1
f
P3
×
×
=
应用信息 (继续)


Número de pieza similar - ADT6780_CN

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ADTech
ADT6780 ADTECH-ADT6780 Datasheet
506Kb / 13P
   Thermally enhanced Low VFB Step-Down LED Driver
More results

Descripción similar - ADT6780_CN

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ADTech
ADT6780 ADTECH-ADT6780 Datasheet
506Kb / 13P
   Thermally enhanced Low VFB Step-Down LED Driver
logo
Luminus, Inc
CBT-90TE LUMINUS-CBT-90TE Datasheet
1Mb / 15P
   Thermally Enhanced LED Chipset
PT-54-TE LUMINUS-PT-54-TE Datasheet
2Mb / 15P
   Thermally Enhanced LED Projection Chipset
PT-40-TE LUMINUS-PT-40-TE Datasheet
2Mb / 14P
   Thermally Enhanced LED Projection Chipset
logo
Unisonic Technologies
UD05123 UTC-UD05123 Datasheet
193Kb / 4P
   2.25MHz, 1.2A, VFB=0.6V SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER
logo
Linear Technology
LT3596 LINER-LT3596_15 Datasheet
2Mb / 22P
   60V Step-Down LED Driver
LT3474 LINER-LT3474 Datasheet
220Kb / 20P
   Step-Down 1A LED Driver
LT3596 LINER-LT3596 Datasheet
435Kb / 20P
   60V Step-Down LED Driver
LT3474 LINER-LT3474_15 Datasheet
225Kb / 20P
   Step-Down 1A LED Driver
LT3474-1 LINER-LT3474-1_15 Datasheet
225Kb / 20P
   Step-Down 1A LED Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com