Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

02011J680GBWTR Datasheet(PDF) 7 Page - AVX Corporation

No. de pieza 02011J680GBWTR
Descripción Electrónicos  Thin-Film Technology
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AVX [AVX Corporation]
Página de inicio  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

02011J680GBWTR Datasheet(HTML) 7 Page - AVX Corporation

Back Button 02011J680GBWTR Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation 02011J680GBWTR Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation 02011J680GBWTR Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation 02011J680GBWTR Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation 02011J680GBWTR Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation 02011J680GBWTR Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation 02011J680GBWTR Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation 02011J680GBWTR Datasheet HTML 10Page - AVX Corporation 02011J680GBWTR Datasheet HTML 11Page - AVX Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
11
1
Accu-P®
0201 Typical Electrical Tables
Self
Capacitance Resonance
250MHz
500MHz
750MHz
1000MHz
1250MHz
@ 1 MHz
Frequency
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
(pF)
(GHz)
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
Typical
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
0.8
9.1
0.84
2154
360
0.84
630
603
0.85
424
594
0.85
327
577
0.86
255
588
1.2
7.6
1.21
1375
405
1.21
525
517
1.22
341
527
1.23
267
503
1.23
208
515
1.8
6.3
1.84
1298
271
1.85
520
341
1.86
337
347
1.87
270
326
1.88
201
347
2.2
5.7
2.23
1355
214
2.24
512
281
2.25
335
284
2.27
264
270
2.29
199
284
3.3
4.6
3.29
1295
156
3.31
430
230
3.33
285
230
3.36
220
223
3.40
159
242
3.9
4.3
3.91
1902
93
3.93
460
181
3.97
298
185
4.02
227
181
4.08
163
198
4.7
3.9
4.71
1677
84
4.74
391
174
4.80
252
178
4.87
181
183
4.97
130
200
5.6
3.6
5.62
1391
84
5.67
370
154
5.74
257
148
5.83
195
144
5.95
140
157
6.8
3.3
6.77
1135
84
6.83
314
149
6.91
217
142
7.03
164
139
7.18
118
151
Self
Capacitance Resonance
1500MHz
1750MHz
2250MHz
2500MHz
2750MHz
@ 1 MHz
Frequency
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
(pF)
(GHz)
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
Typical
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
(pF)
M
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
0.8
9.1
0.86
204
611
0.87
168
631
0.88
141
587
0.89
126
571
0.90
122
532
1.2
7.6
1.24
155
565
1.26
129
577
1.28
92
570
1.30
89
566
1.31
81
558
1.8
6.3
1.90
148
388
1.92
123
395
1.96
96
395
1.99
83
396
2.02
74
397
2.2
5.7
2.32
145
320
2.34
123
322
2.41
93
329
2.46
81
328
2.50
72
330
3.3
4.6
3.45
119
266
3.50
101
263
3.63
74
277
3.73
64
276
3.84
55
281
3.9
4.3
4.16
122
216
4.25
103
214
4.46
75
224
4.63
64
223
4.79
56
225
4.7
3.9
5.08
99
213
5.23
83
212
5.55
60
221
5.83
50
222
6.10
43
224
5.6
3.6
6.11
108
166
6.31
91
164
6.76
64
174
7.16
53
175
7.56
45
141
6.8
3.3
7.38
93
155
7.63
76
158
8.22
54
166
8.74
44
169
9.29
37
173


Número de pieza similar - 02011J680GBWTR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AVX Corporation
02011J680ABSTR500 AVX-02011J680ABSTR500 Datasheet
1Mb / 25P
   Thin-Film Technology
02011J680ABTTR500 AVX-02011J680ABTTR500 Datasheet
1Mb / 25P
   Thin-Film Technology
02011J680ABWTR500 AVX-02011J680ABWTR500 Datasheet
1Mb / 25P
   Thin-Film Technology
02011J680BBSTR500 AVX-02011J680BBSTR500 Datasheet
1Mb / 25P
   Thin-Film Technology
02011J680BBTTR500 AVX-02011J680BBTTR500 Datasheet
1Mb / 25P
   Thin-Film Technology
More results

Descripción similar - 02011J680GBWTR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AVX Corporation
06035J0R1PBSTR AVX-06035J0R1PBSTR Datasheet
340Kb / 26P
   Thin-Film Technology
04023J3R0ABWTR AVX-04023J3R0ABWTR Datasheet
252Kb / 20P
   Thin-Film Technology
04023J6R8BBWTR AVX-04023J6R8BBWTR Datasheet
252Kb / 20P
   Thin-Film Technology
04023K200FBSTR AVX-04023K200FBSTR Datasheet
217Kb / 19P
   Thin-Film Technology
04023J1R6BBSTR AVX-04023J1R6BBSTR Datasheet
252Kb / 20P
   Thin-Film Technology
04023J1R6BBWTR AVX-04023J1R6BBWTR Datasheet
252Kb / 20P
   Thin-Film Technology
04023J2R5BBWTR AVX-04023J2R5BBWTR Datasheet
252Kb / 20P
   Thin-Film Technology
04023J2R9ABSTR AVX-04023J2R9ABSTR Datasheet
217Kb / 19P
   Thin-Film Technology
ACCU-P AVX-ACCU-P Datasheet
1Mb / 25P
   Thin-Film Technology
04023J7R5BBWTR AVX-04023J7R5BBWTR Datasheet
252Kb / 20P
   Thin-Film Technology
04023J1R5BBSTR AVX-04023J1R5BBSTR Datasheet
217Kb / 19P
   Thin-Film Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com