Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


02011J4R7DBTTR Datasheet(Hoja de datos) 7 Page - AVX Corporation

No. de Pieza. 02011J4R7DBTTR
Descripción  Thin-Film Technology
Descarga  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  AVX [AVX Corporation]
Página de inicio  http://www.avx.com
Logo 

 7 page
background image
11
1
Accu-P®
0201 Typical Electrical Tables
Self
Capacitance Resonance
250MHz
500MHz
750MHz
1000MHz
1250MHz
@ 1 MHz
Frequency
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
(pF)
(GHz)
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
Typical
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
0.8
9.1
0.84
2154
360
0.84
630
603
0.85
424
594
0.85
327
577
0.86
255
588
1.2
7.6
1.21
1375
405
1.21
525
517
1.22
341
527
1.23
267
503
1.23
208
515
1.8
6.3
1.84
1298
271
1.85
520
341
1.86
337
347
1.87
270
326
1.88
201
347
2.2
5.7
2.23
1355
214
2.24
512
281
2.25
335
284
2.27
264
270
2.29
199
284
3.3
4.6
3.29
1295
156
3.31
430
230
3.33
285
230
3.36
220
223
3.40
159
242
3.9
4.3
3.91
1902
93
3.93
460
181
3.97
298
185
4.02
227
181
4.08
163
198
4.7
3.9
4.71
1677
84
4.74
391
174
4.80
252
178
4.87
181
183
4.97
130
200
5.6
3.6
5.62
1391
84
5.67
370
154
5.74
257
148
5.83
195
144
5.95
140
157
6.8
3.3
6.77
1135
84
6.83
314
149
6.91
217
142
7.03
164
139
7.18
118
151
Self
Capacitance Resonance
1500MHz
1750MHz
2250MHz
2500MHz
2750MHz
@ 1 MHz
Frequency
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
Typ.
(pF)
(GHz)
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
C(eff)
Q
ESR
Typical
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
(pF)
M
(
Ω)
(pF)
(
Ω)
0.8
9.1
0.86
204
611
0.87
168
631
0.88
141
587
0.89
126
571
0.90
122
532
1.2
7.6
1.24
155
565
1.26
129
577
1.28
92
570
1.30
89
566
1.31
81
558
1.8
6.3
1.90
148
388
1.92
123
395
1.96
96
395
1.99
83
396
2.02
74
397
2.2
5.7
2.32
145
320
2.34
123
322
2.41
93
329
2.46
81
328
2.50
72
330
3.3
4.6
3.45
119
266
3.50
101
263
3.63
74
277
3.73
64
276
3.84
55
281
3.9
4.3
4.16
122
216
4.25
103
214
4.46
75
224
4.63
64
223
4.79
56
225
4.7
3.9
5.08
99
213
5.23
83
212
5.55
60
221
5.83
50
222
6.10
43
224
5.6
3.6
6.11
108
166
6.31
91
164
6.76
64
174
7.16
53
175
7.56
45
141
6.8
3.3
7.38
93
155
7.63
76
158
8.22
54
166
8.74
44
169
9.29
37
173




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl