Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CXA1691AM Datasheet(PDF) 10 Page - Sony Corporation

No. de pieza CXA1691AM
Descripción Electrónicos  FM/AM Radio
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SONY [Sony Corporation]
Página de inicio  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA1691AM Datasheet(HTML) 10 Page - Sony Corporation

Back Button CXA1691AM Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA1691AM Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA1691AM Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA1691AM Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA1691AM Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA1691AM Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA1691AM Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA1691AM Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXA1691AM Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
—10—
CXA1691AM/AS
Coil data
AM OSC
Core diameter ø 0.06 mm 2UEW
Equivalent to L-5K7-H5 R12-1684X. Mitsumi Electric Co., Ltd.
or 7TRS-8441X TOKO Co., Ltd.
FM RF
FM OSC
AM bar antenna
BPF
PFWE8
(88 to 108 MHz)
Soshin Electric Co., Ltd.
CF1
SFU-455B
Murata Mfg. Co., Ltd. Or BFCFL-455 TOKO Co., Ltd.
CF2
SFE10.7MA5
Murata Mfg. Co., Ltd.
CF3
CDA10.7MC1
Murata Mfg. Co., Ltd.
f (kHz)
796
L (µH)
1 to 3
270
QO
1 to 3
125
1 to 3
107
4 to 6
29
f (kHz)
796
L (µH)
650
Primary
91 t
Secondary
20 t
S
1
2
3
4
5
6
AM IFT
Core diameter ø 0.07 mm UEW
Equivalent to 21K7-H5 R12-8558A. Mitsumi Electric Co., Ltd.
or 7MC-7789N TOKO Co., Ltd.
S
1
2
3
4
5
6
φ 4mm
φ 0.6mm 4.5t
φ 4mm
φ 0.6mm 3.5t
Primary
Secondary
Number of widings (t)
CO (pF)
1 to 3
180
QO
1 to 3
90
1 to 2
111
2 to 3
35
4 to 6
7
Number of widings (t)


Número de pieza similar - CXA1691AM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sony Corporation
CXA1691BM SONY-CXA1691BM Datasheet
191Kb / 11P
   FM/AM Radio
CXA1691BS SONY-CXA1691BS Datasheet
191Kb / 11P
   FM/AM Radio
CXA1691M SONY-CXA1691M Datasheet
290Kb / 13P
   FM/AM RADIO
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
CXA1691M TGS-CXA1691M Datasheet
2Mb / 10P
   FM/AM RADIO CIRCUIT
logo
Sony Corporation
CXA1691S SONY-CXA1691S Datasheet
290Kb / 13P
   FM/AM RADIO
More results

Descripción similar - CXA1691AM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sony Corporation
CXA1611M SONY-CXA1611M Datasheet
362Kb / 17P
   FM/AM RADIO
CXA1619M SONY-CXA1619M Datasheet
298Kb / 12P
   FM/AM Radio
logo
New Japan Radio
NJM2241 NJRC-NJM2241 Datasheet
473Kb / 14P
   AM/FM RADIO
logo
Sony Corporation
CXA1691M SONY-CXA1691M Datasheet
290Kb / 13P
   FM/AM RADIO
CXA1019M SONY-CXA1019M Datasheet
322Kb / 13P
   FM/AM Radio
CXA1691BM SONY-CXA1691BM Datasheet
191Kb / 11P
   FM/AM Radio
logo
Unisonic Technologies
CXA1191 UTC-CXA1191_15 Datasheet
203Kb / 8P
   FM/AM Radio
logo
New Japan Radio
NJM2237 NJRC-NJM2237 Datasheet
478Kb / 14P
   AM/FM RADIO
logo
Sony Corporation
CXA1619AM SONY-CXA1619AM Datasheet
193Kb / 11P
   FM/AM Radio
CXA1619BM SONY-CXA1619BM Datasheet
198Kb / 11P
   FM/AM Radio
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com