Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TC74VHCT126AF Datasheet(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

No. de pieza TC74VHCT126AF
Descripción Electrónicos  Quad Bus Buffer
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Página de inicio  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74VHCT126AF Datasheet(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74VHCT126AF_12 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74VHCT126AF_12 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74VHCT126AF_12 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74VHCT126AF_12 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74VHCT126AF_12 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74VHCT126AF_12 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74VHCT126AF_12 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74VHCT126AF_12 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74VHCT126AF_12 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
TC74VHCT125,126AF/AFT/AFK
2012-02-29
2
Pin Assignment
IEC Logic Symbol
Truth Table
TC74VHCT125A
Inputs
Output
G
A
Y
H
X
Z
L
L
L
L
H
H
X: Don’t care
Z: High impedance
TC74VHCT126A
Inputs
Output
G
A
Y
L
X
Z
H
L
L
H
H
H
X: Don’t care
Z: High impedance
VCC
9
4A
4Y
8
14
13
12
11
10
G
1
1
2
3
4
5
6
7
2A
2Y
GND
3A
3Y
(top view)
1A
TC74VHCT125A
G
2
G
4
G
3
1Y
VCC
9
4A
4Y
8
14
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
2A
2Y
GND
3A
3Y
(top view)
1A
1Y
TC74VHCT126A
13
1G
2G
4G
3G
(4)
(10)
(5)
G
2
EN
G
3
2A
(13)
(9)
(12)
G
4
3A
(6)
(8)
(11)
2Y
3Y
4Y
4A
(1)
(2)
G
1
1A
(3)
1Y
TC74VHCT125A
(4)
(10)
(5)
EN
2A
(13)
(9)
(12)
3A
(6)
(8)
(11)
2Y
3Y
4Y
4A
(1)
(2)
1A
(3)
1Y
TC74VHCT126A
1G
2G
3G
4G


Número de pieza similar - TC74VHCT126AF_12

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHCT126AFK TOSHIBA-TC74VHCT126AFK Datasheet
254Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74VHCT126AFN TOSHIBA-TC74VHCT126AFN Datasheet
243Kb / 6P
   QUAD BUS BUFFER
TC74VHCT126AFN TOSHIBA-TC74VHCT126AFN Datasheet
254Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74VHCT126AFT TOSHIBA-TC74VHCT126AFT Datasheet
243Kb / 6P
   QUAD BUS BUFFER
TC74VHCT126AFT TOSHIBA-TC74VHCT126AFT Datasheet
254Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
More results

Descripción similar - TC74VHCT126AF_12

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F Datasheet
243Kb / 7P
   QUAD BUS BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125 Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
MC74VHC126 ONSEMI-MC74VHC126 Datasheet
163Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 1
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_16 Datasheet
98Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
October, 2016 ??Rev. 11
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_14 Datasheet
110Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
August, 2014 ??Rev. 4
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_07 Datasheet
259Kb / 11P
   Quad Bus Buffer
TC74HC125AP TOSHIBA-TC74HC125AP_07 Datasheet
279Kb / 9P
   Quad Bus Buffer
TC74VHCT125AF TOSHIBA-TC74VHCT125AF_07 Datasheet
254Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_12 Datasheet
227Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
logo
ON Semiconductor
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_11 Datasheet
137Kb / 7P
   Quad Bus Buffer
May, 2011 ??Rev. 3
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX125F TOSHIBA-TC74LVX125F Datasheet
250Kb / 8P
   QUAD BUS BUFFER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com