Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TDA7491MV Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No. de pieza TDA7491MV
Descripción Electrónicos  25 W mono BTL class-D audio amplifier
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7491MV Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  TDA7491MV Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA7491MV Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA7491MV Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA7491MV Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA7491MV Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7491MV Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7491MV Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7491MV Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7491MV Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 28 page
background image
TDA7491MV
List of tables
Doc ID 14576 Rev 2
3/28
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Pin description list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 3.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 4.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 5.
Electrical specifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 6.
PowerSSO-36 slug down dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 7.
Mode settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 8.
Gain settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 9.
How to set up SYNCLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 10.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


Número de pieza similar - TDA7491MV

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
TDA7491HV STMICROELECTRONICS-TDA7491HV Datasheet
933Kb / 26P
   20 W 20 W dual BTL class-D audio amplifier
TDA7491HV13TR STMICROELECTRONICS-TDA7491HV13TR Datasheet
933Kb / 26P
   20 W 20 W dual BTL class-D audio amplifier
TDA7491LP STMICROELECTRONICS-TDA7491LP Datasheet
1Mb / 37P
   2 x 5-watt dual BTL class-D audio amplifier
TDA7491LP STMICROELECTRONICS-TDA7491LP Datasheet
1Mb / 37P
   2 x 5-watt dual BTL class-D audio amplifier
TDA7491LP13TR STMICROELECTRONICS-TDA7491LP13TR Datasheet
1Mb / 37P
   2 x 5-watt dual BTL class-D audio amplifier
More results

Descripción similar - TDA7491MV

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
TDA7492MV STMICROELECTRONICS-TDA7492MV Datasheet
647Kb / 26P
   50 W mono BTL class-D audio amplifier
TDA7498MV STMICROELECTRONICS-TDA7498MV Datasheet
794Kb / 27P
   100-watt mono BTL class-D audio amplifier
logo
NXP Semiconductors
TDA7052 PHILIPS-TDA7052 Datasheet
44Kb / 8P
   1 W BTL mono audio amplifier
July 1994
logo
Synaptics Incorporated.
CX20706 CONEXANT-CX20706 Datasheet
645Kb / 2P
   2.5 W BTL mono Class-D speaker amplifier
logo
NXP Semiconductors
SA58672 NXP-SA58672 Datasheet
192Kb / 27P
   3.0 W mono class-D audio amplifier
Rev. 04-8 June 2009
SA58672 PHILIPS-SA58672_15 Datasheet
192Kb / 27P
   3.0 W mono class-D audio amplifier
Rev. 04-8 June 2009
logo
Analog Devices
SSM4321 AD-SSM4321 Datasheet
459Kb / 24P
   Mono 2.9 W Class-D Audio Amplifier
logo
NXP Semiconductors
SA58672 PHILIPS-SA58672 Datasheet
184Kb / 27P
   3.0 W mono class-D audio amplifier
Rev. 02-23 February 2009
logo
Integral Corp.
ILA7056SH INTEGRAL-ILA7056SH Datasheet
24Kb / 3P
   3 W Mono BTL Audio Output Amplifier
logo
NXP Semiconductors
TFA9879 PHILIPS-TFA9879_15 Datasheet
1Mb / 60P
   Mono BTL class-D audio amplifier for portable applications
Rev. 02-15 October 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com