Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
74457118 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
74457118 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
1 / 3 page Bezeichnung : description : Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm = Start of winding Marking = Inductance code @@FRM 1@@ Eigenschaften / properties Wert / value Einheit / unit tol. Induktivität / inductance DC-Widerstand / DC-resistance DC-Widerstand / DC-resistance Nennstrom / rated current Sättigungsstrom / saturation current Eigenres.-Frequenz / self-res.-fequency 33% Umgebungstemperatur / temperature: +20°C MST 2004-10-11 Name Datum / date 22,0 ± 0,3 Typ XL Änderung / modification Version 1 15,0 (typ) 2,3 (typ) 7,0 +0,8/-0,4 15,0 ± 0,3 8,0 (typ) Freigabe erteilt / general release: Kunde / customer Würth Elektronik .................................................................................. A Mechanische Abmessungen / dimensions : Ferrit/ferrite 2UEWF 155°C F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals : G Eigenschaften / general specifications : D Prüfgeräte / test equipment : E Testbedingungen / test conditions : SMD-SPEICHERDROSSEL WE-PD 4 POWER-CHOKE WE-PD 4 Artikelnummer / part number : It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions. C Lötpad / soldering spec. : B Elektrische Eigenschaften / electrical properties : Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C 15,00 SRF Basismaterial / base material: Draht / wire: http://www.we-online.com Datum / date ............................................................................ Unterschrift / signature Kontrolliert / approved Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 Geprüft / checked ............................................................................ ...................................................... Spezifikation für Freigabe / specification for release DATUM / DATE : 2004-10-11 max. A Testbedingungen / test conditions 4,60 max. m Ω 40,0 ±15% Sockel/ base: UL94V-0 Pin / Terminal 100% Sn Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C Kunde / customer : µH RDC max typ. 74457118 100 kHz / 1V @ 20° C @ 20° C ∆T = 40 K MHz m Ω typ. HP 4274 A für/for L und/and Q L 18,00 IDC RDC typ 33,0 HP 34401 A für/for IDC und/and RDC Luftfeuchtigkeit / humidity: Isat A |∆L/L|< 10% 8,00 typ. 27,5 21,5 9,20 9,20 9,0 13,5 9,10 4,0 4,0 14,8 [mm] B A C E D F RoHS compliant LF SEITE 1 VON 3 |
Número de pieza similar - 74457118 |
|
Descripción similar - 74457118 |