Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FCD9N60N Datasheet(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FCD9N60N
Descripción Electrónicos  N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FCD9N60N Datasheet(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FCD9N60N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FCD9N60N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FCD9N60N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FCD9N60N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FCD9N60N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FCD9N60N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FCD9N60N Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FCD9N60N Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
FCD9N60NTM Rev. A
www.fairchildsemi.com
6
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
DU T
V DS
+
_
Dr iv e r
R G
S am e T y pe
as D U T
V GS
• dv / d t c ont r olled by R
G
•I
SD c o nt r ol l ed by pul s e per i o d
V DD
L
I SD
10 V
V GS
( D r i v e r )
I SD
( DUT )
V DS
( DUT )
V DD
B ody D iode
F or w ar d V olt a g e D r op
V SD
I
FM , B ody D i ode F or w ar d C ur r en t
B ody D iode R ev er s e C ur r ent
I RM
B o dy D iod e R e c ov er y dv / d t
di/ dt
D =
G a t e P uls e W idt h
G a t e Pu ls e Pe r io d
------------- -------------
DU T
V DS
+
_
Dr iv e r
R G
S am e T y pe
as D U T
V GS
• dv / d t c ont r olled by R
G
•I
SD c o nt r ol l ed by pul s e per i o d
V DD
LL
I SD
10 V
V GS
( D r i v e r )
I SD
( DUT )
V DS
( DUT )
V DD
B ody D iode
F or w ar d V olt a g e D r op
V SD
I
FM , B ody D i ode F or w ar d C ur r en t
B ody D iode R ev er s e C ur r ent
I RM
B o dy D iod e R e c ov er y dv / d t
di/ dt
D =
G a t e P uls e W idt h
G a t e Pu ls e Pe r io d
------------- -------------
D =
G a t e P uls e W idt h
G a t e Pu ls e Pe r io d
------------- -------------


Número de pieza similar - FCD9N60N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FCD9N60NTM ISC-FCD9N60NTM Datasheet
353Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Descripción similar - FCD9N60N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com