Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1
Descripción Electrónicos  Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 21 page
background image
2011-06-09
6
LCW JNSH.PC
Farbtemperatur 2700 K
Color temperature 2700K
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
5U
0.437
0.389
6V
0.448
0.400
7W
0.459
0.410
0.442
0.398
0.453
0.409
0.464
0.420
0.448
0.400
0.459
0.410
0.470
0.421
0.443
0.391
0.453
0.401
0.464
0.412
6U
0.442
0.398
7V
0.453
0.409
8W
0.464
0.420
0.447
0.408
0.458
0.418
0.469
0.429
0.453
0.409
0.464
0.420
0.475
0.430
0.448
0.400
0.459
0.410
0.470
0.421
7U
0.447
0.408
8V
0.458
0.418
5X
0.454
0.393
0.451
0.417
0.462
0.427
0.459
0.402
0.458
0.418
0.469
0.429
0.465
0.404
0.453
0.409
0.464
0.420
0.459
0.394
8U
0.451
0.417
5W
0.448
0.392
6X
0.459
0.402
0.456
0.426
0.453
0.401
0.464
0.412
0.462
0.427
0.459
0.402
0.470
0.413
0.458
0.418
0.454
0.393
0.465
0.404
5V
0.443
0.391
6W
0.453
0.401
7X
0.464
0.412
0.448
0.400
0.459
0.410
0.470
0.421
0.453
0.401
0.464
0.412
0.476
0.423
0.448
0.392
0.459
0.402
0.470
0.413
Farbtemperatur 3000 K
Color temperature 3000 K
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
5R
0.415
0.381
5S
0.422
0.384
5T
0.430
0.387
0.419
0.390
0.426
0.393
0.434
0.396
0.426
0.393
0.434
0.396
0.442
0.398
0.422
0.384
0.430
0.387
0.437
0.389
6R
0.419
0.390
6S
0.426
0.393
6T
0.434
0.396
0.422
0.399
0.430
0.402
0.439
0.405
0.430
0.402
0.439
0.405
0.447
0.408
0.426
0.293
0.434
0.396
0.442
0.398
7R
0.422
0.399
7S
0.430
0.402
7T
0.439
0.405
0.426
0.408
0.435
0.411
0.443
0.414
0.435
0.411
0.443
0.414
0.451
0.417
0.430
0.402
0.439
0.405
0.447
0.408
8R
0.426
0.408
8S
0.435
0.411
8T
0.443
0.414
0.430
0.417
0.439
0.420
0.447
0.423
0.439
0.420
0.447
0.423
0.456
0.426
0.435
0.411
0.443
0.414
0.451
0.417


Número de pieza similar - LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet
2Mb / 20P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
More results

Descripción similar - LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LCWJNSH.PC-BRBT-5H7I-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BRBT-5H7I-1 Datasheet
2Mb / 20P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
logo
Infineon Technologies A...
FF6MR12W2M1B70 INFINEON-FF6MR12W2M1B70 Datasheet
536Kb / 8P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
datasheet V2.0 2020-05-11
logo
OSRAM GmbH
LUWJNSH.EC-BRBT-5C8E-1 OSRAM-LUWJNSH.EC-BRBT-5C8E-1 Datasheet
2Mb / 18P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
logo
Infineon Technologies A...
FF11MR12W1M1B70 INFINEON-FF11MR12W1M1B70 Datasheet
514Kb / 8P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
datasheet V2.0 2020-05-11
logo
List of Unclassifed Man...
LWW5SG ETC1-LWW5SG Datasheet
178Kb / 15P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
eupec GmbH
BSM35GB120DLC EUPEC-BSM35GB120DLC Datasheet
87Kb / 8P
   vorlafige Daten preliminary data
logo
OSRAM GmbH
LSGF971 OSRAM-LSGF971 Datasheet
63Kb / 7P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
LGY870 OSRAM-LGY870 Datasheet
132Kb / 13P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
logo
List of Unclassifed Man...
LBW5SG ETC1-LBW5SG Datasheet
200Kb / 14P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
OSRAM GmbH
LWV283 OSRAM-LWV283 Datasheet
521Kb / 15P
   White Hyper-Bright LED Vorlaufige Daten / Preliminary Data
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com