Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


AM1G-4818DZ Datasheet(Hoja de datos) 5 Page - AIMTEC

No. de Pieza. AM1G-4818DZ
Descripción  1 Watt | DC-DC Converter
Descarga  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  AIMTEC [AIMTEC]
Página de inicio  http://www.aimtec.ca
Logo 

   
 5 page
background image
Series AM1G-Z
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11.J
5 of 6
North America only
Pin Out Specifications
Dimensions
Control ON/OFF pin connection example:
The voltage could be applied trough a limiting resistor and a switching diode. The converter is in a low power mode during
high level phase.
Conducted Emissions:
C1
L1
100µF/100V
12 µH
Pin
1000 & 3000VDC
Single
Dual
1
- V Input
- V Input
2
+ V Input
+ V Input
3
On/Off Control
On/Off Control
5
N.C.
N.C.
6
+ V Output
+ V Output
7
- V Output
Common
8
N.C.
- V Output
21.85
(0.85)
17.78
(0.70)
2.54
(0.10)
9.20
(0.36)
PRINTED
FACE
0.50
(0.02)
0.50
(0.02)
0.25
(0.01)
3.50
(0.14)
9.20
(0.38)
11.10
(0.44)
10.60
(0.42)
3.05
(0.12)
0.50
(0.02)
MCU
Vcc-5V
CONVERTER
PIN 3
1N4148
1K




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl