Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ST1206CG8R2B101 Datasheet(PDF) 5 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
ST1206CG8R2B101 Datasheet(HTML) 5 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
5 / 10 page DIELECTRIC X7R SIZE 1812 1825 2220 2225 RATED VOLTAGE (VDC) 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100pF (101) 120pF (121) 150pF (151) 180pF (181) 220pF (221) 270pF (271) 330pF (331) 390pF (391) 470pF (471) 560pF (561) 680pF (681) 820pF (821) 1,000pF (102) 1,200pF (122) 1,500pF (152) 1,800pF (182) 2,200pF (222) 2,700pF (272) 3,300pF (332) 3,900pF (392) 4,700pF (472) 5,600pF (562) 6,800pF (682) 8,200pF (822) 0.010µF (103) 0.012µF (123) 0.015µF (153) 0.018µF (183) 0.022µF (223) 0.027µF (273) 0.033µF (333) 0.039µF (393) 0.047µF (473) 0.056µF (563) 0.068µF (683) 0.082µF (823) 0.10µF (104) 0.12µF (124) 0.15µF (154) 0.18µF (184) 0.22µF (224) 0.27µF (274) 0.33µF (334) 0.39µF (394) 0.47µF (474) 0.56µF (564) 0.68µF (684) 0.82µF (824) 1.0µF (105) 1.2µF (125) 1.5µF (155) 1.8µF (185) 2.2µF (225) 2.7µF (275) 3.3µF (335) 3.9µF (395) 4.7µF (475) Soft Termination Multilayer Ceramic Chip Capacitors RoHS MERITEK ST Series Rev.7 |
Número de pieza similar - ST1206CG8R2B101 |
|
Descripción similar - ST1206CG8R2B101 |