Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SSB-LX2820SUGW Datasheet(PDF) 1 Page - LUMEX INC.

No. de pieza SSB-LX2820SUGW
Descripción Electrónicos  10mm x 20mm, 4 WINDOW, 8 CHIP LIGHT BAR, GREEN CHIPS, MILKY WHITE DIFFUSED
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LUMEX [LUMEX INC.]
Página de inicio  http://www.lumex.com
Logo LUMEX - LUMEX INC.

SSB-LX2820SUGW Datasheet(HTML) 1 Page - LUMEX INC.

  SSB-LX2820SUGW Datasheet HTML 1Page - LUMEX INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Número de pieza similar - SSB-LX2820SUGW

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LUMEX INC.
SSB-LX2820SUGD LUMEX-SSB-LX2820SUGD Datasheet
53Kb / 1P
   10mm x 20mm, 4 WINDOW , 8CHIP LIGHT BAR, GREEN CHIPS, GREEN DIFFUSED
More results

Descripción similar - SSB-LX2820SUGW

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LUMEX INC.
SSB-LX2720SOW LUMEX-SSB-LX2720SOW Datasheet
53Kb / 1P
   10mm x 20mm 4 WINDOW, 8 CHIP LIGHT BAR, ORANGE CHIPS, MILKY WHITE DIFFUSED
SSB-LX2720SYW LUMEX-SSB-LX2720SYW Datasheet
53Kb / 1P
   10mm x 20mm, 4 WINDOW, 8 CHIP LIGHT BAR, YELLOW CHIPS, MILKY WHITE DIFFUSED
SSB-LX2620SID LUMEX-SSB-LX2620SID Datasheet
53Kb / 1P
   10mm x 20mm, 4 WINDOW, 8 CHIP LIGHT BAR, RED CHIPS, RED DIFFUSED
SSB-LX2720SOD LUMEX-SSB-LX2720SOD Datasheet
53Kb / 1P
   10mm x 20mm, 4 WINDOW, 8 CHIP LIGHT BAR, ORANGE CHIPS, ORANGE DIFFUSED
SSB-LX2720SYD LUMEX-SSB-LX2720SYD Datasheet
53Kb / 1P
   10mm x 20mm, 4 WINDOW, 8 CHIP LIGHT BAR, YELLOW CHIPS, YELLOW DIFFUSED
SSB-LX2820SUGD LUMEX-SSB-LX2820SUGD Datasheet
53Kb / 1P
   10mm x 20mm, 4 WINDOW , 8CHIP LIGHT BAR, GREEN CHIPS, GREEN DIFFUSED
SSB-LX2620SIW LUMEX-SSB-LX2620SIW Datasheet
53Kb / 1P
   10mm x 20mm, 4 WINDOW, 8 CHIP LIGHT BAR
SSB-LX2620ID LUMEX-SSB-LX2620ID Datasheet
55Kb / 1P
   10mm X 20mm 4 WINDOW, 8 CHIP LIGHT BAR
SSB-LX2720YD LUMEX-SSB-LX2720YD Datasheet
89Kb / 1P
   10mm X 20mm 4 WINDOW, 8 CHIP LIGHT BAR
SSB-LX2820SGD LUMEX-SSB-LX2820SGD Datasheet
56Kb / 1P
   10mm X 20mm 4 WINDOW, 8 CHIP LIGHT BAR
More results


Html Pages

1


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com