Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FCB36N60N Datasheet(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FCB36N60N
Descripción Electrónicos  N-Channel SupreMOS짰 MOSFET 600 V, 36 A, 90 m廓
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FCB36N60N Datasheet(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FCB36N60N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FCB36N60N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FCB36N60N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FCB36N60N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FCB36N60N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FCB36N60N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FCB36N60N Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FCB36N60N Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
www.fairchildsemi.com
5
©2010 Fairchild Semiconductor Corporation
FCB36N60N Rev. C0
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms


Número de pieza similar - FCB36N60N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FCB36N60N FAIRCHILD-FCB36N60N Datasheet
239Kb / 8P
   N-Channel SupreMOS짰 MOSFET 600 V, 36 A, 90 m廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FCB36N60N ISC-FCB36N60N Datasheet
333Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FCB36N60NTM FAIRCHILD-FCB36N60NTM Datasheet
239Kb / 8P
   N-Channel SupreMOS짰 MOSFET 600 V, 36 A, 90 m廓
More results

Descripción similar - FCB36N60N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FCB36N60NTM FAIRCHILD-FCB36N60NTM Datasheet
239Kb / 8P
   N-Channel SupreMOS짰 MOSFET 600 V, 36 A, 90 m廓
FCPF7N60NT FAIRCHILD-FCPF7N60NT Datasheet
388Kb / 10P
   N-Channel SupreMOS짰 MOSFET 600 V, 6.8 A, 520 m廓
FCI25N60N FAIRCHILD-FCI25N60N Datasheet
364Kb / 8P
   N-Channel SupreMOS짰 MOSFET 600 V, 25 A, 125 m廓
logo
Diodes Incorporated
FCP25N60N DIODES-FCP25N60N Datasheet
460Kb / 8P
   N-Channel SupreMOS짰 MOSFET 600 V, 25 A, 125 m廓
logo
Renesas Technology Corp
N0439N RENESAS-N0439N Datasheet
221Kb / 7P
   N-channel MOSFET 40 V, 90 A, 3.3 m廓
logo
Fairchild Semiconductor
FDD86102 FAIRCHILD-FDD86102 Datasheet
396Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 36 A, 24 m廓
FCD380N60E FAIRCHILD-FCD380N60E Datasheet
205Kb / 9P
   N-Channel SuperFET짰 II MOSFET 600 V, 10.2 A, 380 m廓
FDMC86248 FAIRCHILD-FDMC86248 Datasheet
262Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 150 V, 13 A, 90 m廓
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N60C KERSEMI-KSMU5N60C Datasheet
3Mb / 8P
   N-Channel MOSFET 600 V, 2.8 A, 2.5 廓
KSMD5N60C KERSEMI-KSMD5N60C Datasheet
3Mb / 8P
   N-Channel MOSFET 600 V, 2.8 A, 2.5 廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com