Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


STD14NM50N Datasheet(Hoja de datos) 8 Page - STMicroelectronics

No. de Pieza. STD14NM50N
Descripción  N-channel 500 V, 0.28 Ω typ., 12 A MDmesh™ II Power MOSFET in D²PAK, DPAK, TO-220FP, I²PAK and TO-220 packages
Descarga  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo 

 8 page
background image
Electrical characteristics
STB14NM50N, STD14NM50N, STF14NM50N, STI14NM50N, STP14NM50N
8/26
Doc ID 16832 Rev 6
Figure 14.
Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 15.
Normalized on-resistance vs
temperature
VGS(th)
1.00
0.90
0.80
0.70
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
1.10
75
25
50
100
ID=250µA
AM07208v1
RDS(on)
1.7
1.3
0.9
0.5
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
75
25
50
100
2.1
ID=6A
VGS=10 V
AM07209v1
Figure 16.
Source-drain diode forward
characteristics
VSD
0.6
0.4
0.2
0
0
2
ISD(A)
(V)
1
0.8
5
3 4
6
TJ= -50 °C
TJ= 150 °C
TJ= 25 °C
7 8 9 10 11
1
1.2
1.4
AM15616v1




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl