Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQA20N40 Datasheet(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQA20N40
Descripción Electrónicos  400V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA20N40 Datasheet(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA20N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA20N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
  


 ?    #
"B!   ?




.


G



 !
"

#$%&G



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

(5,E50=5H,,==,+=E=,5<E(I=E(<=@5EHH,E=,5=(J
9,HE=,=559,+=,=05(C505JH5,=5< (5,E50=(H=(J
05(C505J(,55<HE=(9905(5,H=(J9,H,5,H5=,5C=E=,=5K
=5E=,=5+=J(J05==H=,59(=,5<E,E=,5<EE=,

(5,E50 9,H (,=  (HE,5D= , H= ( ,55(0 9= 5 05= H99,
=+5= , J= @5EH E= =L9,= @,5= (99,+(0  (5,E50 =5H,
5=,(5(0
(M
% 0! ! 
 13  "
1"3 1 3 
    
!   "   " "  B  
  N
. (     
!          "
" B    
!   !

    !
 ! "#
$#$
 "
(! 5
!5

   
 !     
 
9 
9 
  
  ""  
    !?
 !

5 
 9 
       
  !? 
 !
" 
59 
    
" "    
  


Número de pieza similar - FQA20N40

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA20N40 ISC-FQA20N40 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Descripción similar - FQA20N40

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
   400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com