Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQA90N15 Datasheet(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQA90N15
Descripción Electrónicos  N-Channel Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA90N15 Datasheet(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA90N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 

    

    !" # $%#&##'( # 
)*+#,-+*.//Ω, 0 
-+*.1**.1µ /2/0 
"  !"  **µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


  





D+
 DA+ 
+-'+5-2*'µ(
)*'


+
∆D+
$∆
DA+ 
 
5-2*'µ(, 2*9

' )*

+$9
5
E=+ 
+-)*'++-'+


)
µ(
+-)2'+-)*'9


)'
µ(
5
=D0A
+-2*++-'+


)''
(
5
=D0A,!
+-2*++-'+


)''
(
 
+
= + 
+-+5-2*'µ(
2 '

? '
+
,
  
, 
+-)'+5-?*(

' ')?
' ').

   
+-?'+5-?*(

:.


 

5  
+-2*++-'+
-) 'F#


:6''
.6''


  

)?''
).''


,!  

2''
2:'

   

 
+-6*+5-&'(
,-2*Ω


)'*
22'


,

6:'
)*''


 

?6'
&*'


 

?)'
.;'

G
 =
+-)2'+5-&'(
+-)'+


22'
2.*

G
= 

?;


G
=

))'


     
5
7 


&'
(
5
7<  


;:'
(
+
 + 
+-'+5-&'(


) *
+

,!, !
+-'+5-&'(
5$-)''($µ

)6*


G
,!, !

' &6

µ


Número de pieza similar - FQA90N15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQA90N15 FAIRCHILD-FQA90N15 Datasheet
678Kb / 9P
   N-Channel Power MOSFET
FQA90N15 FAIRCHILD-FQA90N15 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
logo
ON Semiconductor
FQA90N15-F109 ONSEMI-FQA90N15-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET® MOSFET 150 V, 90 A, 18 mΩ
September-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FQA90N15_F109 FAIRCHILD-FQA90N15_F109 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
More results

Descripción similar - FQA90N15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com