Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQD13N10 Datasheet(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQD13N10
Descripción Electrónicos  100V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD13N10 Datasheet(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD13N10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD13N10 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A1, January 2001
Package Dimensions
6.60
±0.20
2.30
±0.10
0.50
±0.10
5.34
±0.30
0.76
±0.10
0.50
±0.10
1.02
±0.20
2.30
±0.20
6.60
±0.20
0.76
±0.10
(5.34)
(1.50)
(2XR0.25)
(5.04)
2.30TYP
[2.30
±0.20]
2.30TYP
[2.30
±0.20]
MAX0.96
(4.34)
(0.50)
(0.50)
DPAK


Número de pieza similar - FQD13N10

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N10 FAIRCHILD-FQD13N10 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD13N10 FAIRCHILD-FQD13N10 Datasheet
867Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD13N10 TGS-FQD13N10 Datasheet
269Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD13N10 ISC-FQD13N10 Datasheet
304Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N10L FAIRCHILD-FQD13N10L Datasheet
548Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - FQD13N10

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQB44N10 FAIRCHILD-FQB44N10 Datasheet
640Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
FQP55N10 FAIRCHILD-FQP55N10 Datasheet
666Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQH140N10 FAIRCHILD-FQH140N10 Datasheet
679Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3442 AOSMD-AO3442 Datasheet
500Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AO4482 AOSMD-AO4482 Datasheet
204Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON2290 AOSMD-AON2290 Datasheet
227Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AOD478 AOSMD-AOD478 Datasheet
427Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON6290 AOSMD-AON6290 Datasheet
271Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AOT416 AOSMD-AOT416 Datasheet
280Kb / 7P
   100V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4454 WHXPCB-AO4454 Datasheet
2Mb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com