Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQD6N15 Datasheet(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQD6N15
Descripción Electrónicos  150V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD6N15 Datasheet(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD6N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD6N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD6N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD6N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD6N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD6N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD6N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD6N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD6N15 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
  

      
6.60
±0.20
0.76
±0.10
MAX0.96
2.30TYP
[2.30
±0.20]
2.30TYP
[2.30
±0.20]
5.34
±0.20
0.50
±0.10
0.50
±0.10
2.30
±0.20
(0.50)
(0.50)
(4.34)



Número de pieza similar - FQD6N15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD6N25 FAIRCHILD-FQD6N25 Datasheet
724Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD6N25 ISC-FQD6N25 Datasheet
304Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD6N25TM FAIRCHILD-FQD6N25TM Datasheet
859Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 250 V, 4.4 A, 1.0
FQD6N25 FAIRCHILD-FQD6N25_08 Datasheet
804Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQD6N40 FAIRCHILD-FQD6N40 Datasheet
773Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - FQD6N15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com