Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQD7P20 Datasheet(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQD7P20
Descripción Electrónicos  200V P-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD7P20 Datasheet(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD7P20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./0-10Ω, 2 
,-./311/3µ 0402 
"  !"  11µ 5%(%(  6
7 %   8   # 


 





C+
 C=+ 
+-*+6-)&*µ(
)**


+
∆C+
$∆
C=+ 
 
6-)&*µ(, )&7

* 1

+$7
6
D:+ 
+-)**++-*+


1
µ(
+-1.*+-1)&7


1*
µ(
6
:C2=
+-8*++-*+


1**
(
6
:C2=,!
+-8*++-*+


1**
(
 
+
: + 
+-+6-)&*µ(
8 *

& *
+
,
  
, 
+-1*+6-) 9&(

* &@
* ./

   
+-@*+6-) 9&(

8 '


 

6  
+-)&++-*+
-1 *E#


&/*
''*


  

1@*
19*


,!  

)&
8&

   

 
+-1**+6-' 8(
,-)&Ω


1&
@*


,

11*
)8*


 

8*
'*


 

@)
/*

F
 :
+-1.*+6-' 8(
+-1*+


1/
)&

F
: 

@ .


F
:

/ &


     
6
B 


& '
(
6
B  


)) 9
(
+
 + 
+-*+6-& '(


& *
+

,!, !
+-*+6-' 8(
6$-1**($µ

19*


F
,!, !

1 *'

µ


Número de pieza similar - FQD7P20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD7P20 ISC-FQD7P20 Datasheet
310Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7P20TF FAIRCHILD-FQD7P20TF Datasheet
737Kb / 9P
   Low Crss(typical 25 pF)
More results

Descripción similar - FQD7P20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P20 KERSEMI-KSMD5P20 Datasheet
1Mb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF12P20 FAIRCHILD-FQAF12P20 Datasheet
615Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQB3P20 FAIRCHILD-FQB3P20 Datasheet
560Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20_11 Datasheet
213Kb / 5P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5P20 FAIRCHILD-FQPF5P20 Datasheet
610Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP5P20 FAIRCHILD-FQP5P20 Datasheet
624Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQA12P20 FAIRCHILD-FQA12P20 Datasheet
628Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP3P20 FAIRCHILD-FQP3P20 Datasheet
549Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM12P20 KERSEMI-KSM12P20 Datasheet
1Mb / 7P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20 Datasheet
213Kb / 6P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB12P20 KEXIN-KQB12P20 Datasheet
63Kb / 2P
   200V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com