Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQP14N30 Datasheet(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQP14N30
Descripción Electrónicos  300V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP14N30 Datasheet(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP14N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./.Ω, 0 
,-1//-1µ .2.0 
"  !"  //µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


 





C+
 C>+ 
+-*+5-.6*µ(
)**


+
∆C+
$∆
C>+ 
 
5-.6*µ(, .67

* )'

+$7
5
D;+ 
+-)**++-*+


&
µ(
+-.'*+-&.67


&*
µ(
5
;C1>
+-)*++-*+


&**
(
5
;C1>,!
+-)*++-*+


&**
(
 
+
; + 
+-+5-.6*µ(
) *

6 *
+
,
  
, 
+-&*+5-9 .(

* .)
* ./

   
+-6*+5-9 .(

/ 6


 

5  
+-.6++-*+
-& *E#


&*6*
&):*


  

.**
.:*


,!  

.)
)*

   

 
+-&6*+5-&' '(
,-.6Ω


..
66


,

&'6
)**


 

'6
&**


 

9*
&6*

F
 ;
+-.'*+5-&' '(
+-&*+


)*
'*

F
; 

9 6


F
;

&)


     
5
B 


&' '
(
5
B8  


69 :
(
+
 + 
+-*+5-&' '(


& 6
+

,!, !
+-*+5-&' '(
5$-&**($µ

.**


F
,!, !

& 6

µ


Número de pieza similar - FQP14N30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP14N30 ISC-FQP14N30 Datasheet
303Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Descripción similar - FQP14N30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA26N30 FAIRCHILD-FQA26N30 Datasheet
702Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com