Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQP6N70 Datasheet(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQP6N70
Descripción Electrónicos  700V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP6N70 Datasheet(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP6N70 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP6N70 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
    

$ % &'())*+,- .Ω/*,-)*
$ 0 1 2)3
$ 01 -.3
$  
$ -))4! 
$ 5!!6 " 
  
    
   




*
 * 
())
*
5

1,&.73
% &
'
1,-))73
2 8
'
5

9 
 
&: ;
'
*
< * 
±2)
*
=
 9 '! =
 
%))
>
5
'! 
 
% &
'
=
+!'! =
 
-: &
>
!6
9?+ !!6
 
: .
*
9
91,&.73
-:&
@
"!&.7
- -:
@67
 
+
..A-.)
7

B  
-6; . 
2))
7





+θ 
 + > 

) ;;
7@
+θ
 + ?
) .

7@
 + > '"

%& .
7@
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










Número de pieza similar - FQP6N70

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N15 FAIRCHILD-FQP6N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP6N15 ISC-FQP6N15 Datasheet
295Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N25 FAIRCHILD-FQP6N25 Datasheet
722Kb / 8P
   250V n-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP6N25 ISC-FQP6N25 Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N40 FAIRCHILD-FQP6N40 Datasheet
736Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - FQP6N70

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Bruckewell Technology L...
MSD2N70 BWTECH-MSD2N70 Datasheet
1,016Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF2N70 BWTECH-MSF2N70 Datasheet
1Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF6N70 BWTECH-MSF6N70 Datasheet
959Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP2N70S SEMIHOW-HFP2N70S Datasheet
949Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF15N70 FAIRCHILD-FQAF15N70 Datasheet
756Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFD1N70 SEMIHOW-HFD1N70 Datasheet
730Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR10N70FG FOSTER-FIR10N70FG Datasheet
2Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJU6NA70 PANJIT-PJU6NA70 Datasheet
442Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR4N70FG FOSTER-FIR4N70FG Datasheet
6Mb / 10P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMS15N70K HMSEMI-HMS15N70K Datasheet
1Mb / 7P
   700V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com