Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQPF12N20 Datasheet(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQPF12N20
Descripción Electrónicos  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF12N20 Datasheet(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF12N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF12N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF12N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF12N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF12N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF12N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF12N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF12N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./0/Ω, 1 
,2.300.3µ /4/1 
"  !"  00µ 5%(%(  6
7 %   8   # 


 





B*
 B<* 
*,)*3,(4)µ%
())


*
∆B*
$∆
B<* 
 
3,(4)µ%+ (45

) .;

*$5
3
C8* 
*,())**,)*


.
µ%
*,.>)*,.(45


.)
µ%
3
8B/<
*,7)**,)*


.))
%
3
8B/<+!
*,7)**,)*


.))
%
 
*
8 * 
*,*3,(4)µ%
7 )

4 )
*
+
  
+ 
*,.)*3,; .%

) (.
) ('

   
*,;)*3,; .%

A .


 

3  
*,(4**,)*
,. )D#


A))
E.)


  

.(4
.>)


+!  

.'
(4

   

 
*,.))*3,.. >%
+,(4Ω


.7
74


+

.()
(4)


 

7)
A)


 

44
.()

F
 8
*,.>)*3,.. >%
*,.)*


.'
(7

F
8 

4


F
8

'


     
3
@ 


' (
%
3
@6  


7( '
%
*
 * 
*,)*3,' (%


. 4
*

+!+ !
*,)*3,.. >%
3$,.))%$µ

.7)


F
+!+ !

) >7

µ


Número de pieza similar - FQPF12N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF12N20 ISC-FQPF12N20 Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF12N20L FAIRCHILD-FQPF12N20L Datasheet
600Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF12N20L ISC-FQPF12N20L Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Descripción similar - FQPF12N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com