Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQPF19N20 Datasheet(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQPF19N20
Descripción Electrónicos  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF19N20 Datasheet(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF19N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
      % ! 
  

& '' (%)**+,-* '.Ω/+-'*+
& 0 1 2'3
& 01 2*3
&  
& '**4! 
& 5!!$ " 
  
    
   




+
 + 
)**
+
5

1-).63
'' (
%
1-'**63
7 .
%
5

8 
 
9(
%
+
: + 
±2*
+
;
 8 %! ;
 
).*
<
5
%! 
 
'' (
%
;
,!%! ;
 
. *
<
!$
8=, !!$
 
. .
+$
8
81-).63
.*
>
"!).6
* 9
>$6
 
,
..?'.*
6

@  
'$( . 
2**
6





,θ 
 , < 

) .
6>
 , < %"

A) .
6>
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"





 



Número de pieza similar - FQPF19N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF19N20 ISC-FQPF19N20 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF19N20C FAIRCHILD-FQPF19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQPF19N20L FAIRCHILD-FQPF19N20L Datasheet
712Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - FQPF19N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com