Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQPF4N20 Datasheet(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQPF4N20
Descripción Electrónicos  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF4N20 Datasheet(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF4N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
      % ! 
  

& ' (%'))*+,- .Ω/*,-)*
& 0 1 2 )3
& 01 2 )3
&  
& -))4! 
& 5!!$ " 
  
    
   




*
 * 
'))
*
5

1,'263
' (
%
1,-))63
- (
%
5

7 
 
-- '
%
*
8 * 
±9)
*
:
 7 %! :
 
2'
;
5
%! 
 
' (
%
:
+!%! :
 
' <
;
!$
7=+ !!$
 
2 2
*$
7
71,'263
'<
>
"!'26
) ''
>$6
 
+
22?-2)
6

@  
-$( 2 
9))
6





+θ 
 + ; 

. A9
6>
 + ; %"

A' 2
6>
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"





 



Número de pieza similar - FQPF4N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF4N20L FAIRCHILD-FQPF4N20L Datasheet
541Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - FQPF4N20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com