Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


FWP-15A14FI Datasheet(Hoja de datos) 5 Page - Cooper Bussmann, Inc.

No. de Pieza. FWP-15A14FI
Descripción  Ferrule fuses
Descarga  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
Página de inicio  http://www.cooperbussmann.com
Logo 

 
 5 page
background image
For product data sheets, visit www.cooperbussmann.com/datasheets/ulcsa
200
High Speed Fuses
Ferrule — FWX 250V (UL): 1-50A
Prospective Current In Amps RMS
Prospective Current In Amps RMS
Peak Let-Through Curve
FWX 1-30A: 250V (14 x 51mm)
Time-Current Curve
Data Sheet: 35785302




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl