Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRFP440B Datasheet(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza IRFP440B
Descripción Electrónicos  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

IRFP440B Datasheet(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  IRFP440B Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRFP440B Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRFP440B Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRFP440B Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRFP440B Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRFP440B Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor IRFP440B Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor IRFP440B Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Rev. B, November 2001
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Package Dimensions
15.60
±0.20
4.80
±0.20
13.60
±0.20
9.60
±0.20
2.00
±0.20
3.00
±0.20
1.00
±0.20
1.40
±0.20
ø3.20
±0.10
1.50
+0.15
–0.05
0.60
+0.15
–0.05
5.45TYP
[5.45
±0.30]
5.45TYP
[5.45
±0.30]
TO-3P
Dimensions in Millimeters


Número de pieza similar - IRFP440B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Intersil Corporation
IRFP440 INTERSIL-IRFP440 Datasheet
56Kb / 7P
   8.8A, 500V, 0.850 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRFP440 IRF-IRFP440 Datasheet
164Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.85ohm, Id=8.8A)
logo
Vishay Siliconix
IRFP440 VISHAY-IRFP440 Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFET
S-81360-Rev. A, 28-Jul-08
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRFP440 NJSEMI-IRFP440 Datasheet
619Kb / 2P
   Dynamic dv/dt Rating
logo
Vishay Siliconix
IRFP440 VISHAY-IRFP440 Datasheet
836Kb / 11P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Descripción similar - IRFP440B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com