Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
00-6232-105-102-800 Datasheet(PDF) 6 Page - AVX Corporation |
|
00-6232-105-102-800 Datasheet(HTML) 6 Page - AVX Corporation |
6 / 6 page SERIES 6232 1.0mmピッチ NON-ZIF ストレート DIP 片面接点 1.0mmPitch LIF Vertical Through hole Single- sided contact 00 6232 0XX XXX 800+ 極数 NUMBER OF POSITIONS バリエーション VARIATION CODE 006:キンク付 WITH KINK 007:キンク無 WITHOUT KINK 注文コード ORDERING CODE 00:トレー梱包 TRAY PACKAGE スズめっき Sn Plated RoHS 対応品 RoHS Compliant Product + + 1.0mm Pitch 生産対応可能極数については、営業部に ご確認願います。 Feel free to contact our sales department for available numbers of positions. |
Número de pieza similar - 00-6232-105-102-800 |
|
Descripción similar - 00-6232-105-102-800 |