Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI3442BDV Datasheet(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza SI3442BDV
Descripción Electrónicos  N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI3442BDV Datasheet(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  SI3442BDV Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI3442BDV Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI3442BDV Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI3442BDV Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI3442BDV Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI3442BDV Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI3442BDV Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI3442BDV Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI3442BDV Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 72610
26
Revision: 21-Jan-08
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR TSOP-6
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.099
(2.510)
0.039
(1.001)
0.020
(0.508)
0.019
(0.493)
Return to Index
Return to Index


Número de pieza similar - SI3442BDV

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI3442BDV VISHAY-SI3442BDV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 15-Mar-04
SI3442BDV VISHAY-SI3442BDV Datasheet
112Kb / 5P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 10-Sep-07
SI3442BDV VISHAY-SI3442BDV Datasheet
183Kb / 9P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. E, 12-Oct-09
Si3442BDV VISHAY-Si3442BDV Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. E, 12-Oct-09
SI3442BDV VISHAY-SI3442BDV Datasheet
208Kb / 9P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results

Descripción similar - SI3442BDV

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI9428DY VISHAY-SI9428DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI5404DC VISHAY-SI5404DC Datasheet
66Kb / 4P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 13-Oct-03
SI5406DC VISHAY-SI5406DC Datasheet
98Kb / 4P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 05-Aug-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5404BDC KEXIN-KI5404BDC Datasheet
63Kb / 2P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3442BDV VISHAY-SI3442BDV_17 Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. E, 12-Oct-09
SI9426DY VISHAY-SI9426DY Datasheet
39Kb / 4P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. E, 26-May-03
SI4466DY-T1-E3 VISHAY-SI4466DY-T1-E3 Datasheet
230Kb / 8P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. F, 04-May-09
SI6466ADQ VISHAY-SI6466ADQ Datasheet
81Kb / 5P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 18-Aug-03
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5406DC KEXIN-KI5406DC Datasheet
62Kb / 2P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3446DV VISHAY-SI3446DV Datasheet
91Kb / 5P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 01-Aug-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com