Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SMV1215-001 Datasheet(PDF) 4 Page - Alpha Industries

No. de pieza SMV1215-001
Descripción Electrónicos  Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ALPHA [Alpha Industries]
Página de inicio  http://www.alphaind.com
Logo ALPHA - Alpha Industries

SMV1215-001 Datasheet(HTML) 4 Page - Alpha Industries

  SMV1215-001 Datasheet HTML 1Page - Alpha Industries SMV1215-001 Datasheet HTML 2Page - Alpha Industries SMV1215-001 Datasheet HTML 3Page - Alpha Industries SMV1215-001 Datasheet HTML 4Page - Alpha Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1211–SMV1215
4
Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150
• Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com
Specifications subject to change without notice. 1/01A
SOT-23
3
2
1
0.035 (0.89 mm) MIN.
0.044 (1.12 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.003 (0.080 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
8˚ MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.037 (0.95 mm) REF.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.076 (1.92 mm) REF.
0.020 (0.51 mm) REF.
SOD-323
0.090 (2.30 mm) MIN.
0.108 (2.74 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.050
(1.25 mm) MAX.
0.006
(0.15 mm) TYP.
0.008 (0.20 mm) NOM.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.016
(0.40 mm) MAX.
0.063 (1.60 mm) MIN.
0.071 (1.80 mm) MAX.
CATHODE
INDICATOR
2
1
SC-79
0.060 (1.50 mm) MIN.
0.067 (1.70 mm) MAX.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.014
(0.35 mm) MAX.
0.043 (1.10 mm) MIN.
0.051 (1.30 mm) MAX.
0.020
(0.50 mm) MIN.
0.028
(0.70 mm) MAX.
0.003
(0.07 mm) MIN.
0.008
(0.20 mm) MAX.
10˚ MAX.
10˚ MAX.
0.028
(0.70 mm) MIN.
0.035
(0.90 mm) MAX.
0.006 (0.15 mm) MIN.
CATHODE
INDICATOR
12
SC-70
3
2
1
0.031 (0.80 mm) MIN.
0.039 (1.00 mm) MAX.
0.000 (0.00 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.016 (0.40 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.087 (2.20 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.094 (2.40 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.026 (0.65 mm) REF.
0.051 (1.30 mm) REF.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.007 (0.18 mm) MAX.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.012 (0.30 mm) MAX.
0.014 (0.35 mm) REF.


Número de pieza similar - SMV1215-001

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMV1215-001 SKYWORKS-SMV1215-001 Datasheet
82Kb / 7P
   SMV1211-SMV1215: Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1215-001LF SKYWORKS-SMV1215-001LF Datasheet
829Kb / 10P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
More results

Descripción similar - SMV1215-001

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMV1129 SKYWORKS-SMV1129 Datasheet
119Kb / 4P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1770-079 SKYWORKS-SMV1770-079 Datasheet
140Kb / 4P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1771 SKYWORKS-SMV1771 Datasheet
539Kb / 7P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1245 SKYWORKS-SMV1245 Datasheet
524Kb / 7P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV2019 SKYWORKS-SMV2019_15 Datasheet
822Kb / 10P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1281 SKYWORKS-SMV1281 Datasheet
130Kb / 4P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV2019 SKYWORKS-SMV2019 Datasheet
110Kb / 9P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
logo
Alpha Industries
SMV1142 ALPHA-SMV1142 Datasheet
465Kb / 4P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMV1130 SKYWORKS-SMV1130_15 Datasheet
598Kb / 8P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1231 SKYWORKS-SMV1231_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1247 SKYWORKS-SMV1247_16 Datasheet
940Kb / 11P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com