Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SMV1233-073 Datasheet(PDF) 4 Page - Alpha Industries |
|
SMV1233-073 Datasheet(HTML) 4 Page - Alpha Industries |
4 / 4 page Hyperabrupt Tuning Varactors SMV1232–SMV1237 4 Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150 • Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com Specifications subject to change without notice. 6/99A SOT-23 3 2 1 0.035 (0.89 mm) MIN. 0.044 (1.12 mm) MAX. 0.0005 (0.01 mm) MIN. 0.004 (0.10 mm) MAX. 0.012 (0.30 mm) MIN. 0.020 (0.50 mm) MAX. 0.003 (0.080 mm) MIN. 0.008 (0.20 mm) MAX. 8˚ MAX. 0.022 (0.55 mm) REF. 0.110 (2.80 mm) MIN. 0.120 (3.04 mm) MAX. 0.083 (2.10 mm) MIN. 0.104 (2.64 mm) MAX. 0.037 (0.95 mm) REF. 0.047 (1.20 mm) MIN. 0.055 (1.40 mm) MAX. 0.076 (1.92 mm) REF. 0.020 (0.51 mm) REF. SOD-323 0.090 (2.30 mm) MIN. 0.108 (2.74 mm) MAX. 0.045 (1.15 mm) MIN. 0.053 (1.35 mm) MAX. 0.050 (1.25 mm) MAX. 0.006 (0.15 mm) TYP. 0.008 (0.20 mm) NOM. 0.004 (0.10 mm) MAX. 0.010 (0.25 mm) MIN. 0.010 (0.25 mm) MIN. 0.016 (0.40 mm) MAX. 0.063 (1.60 mm) MIN. 0.071 (1.80 mm) MAX. CATHODE INDICATOR 2 1 SC-79 0.060 (1.50 mm) MIN. 0.067 (1.70 mm) MAX. 0.010 (0.25 mm) MIN. 0.014 (0.35 mm) MAX. 0.043 (1.10 mm) MIN. 0.051 (1.30 mm) MAX. 0.020 (0.50 mm) MIN. 0.028 (0.70 mm) MAX. 0.003 (0.07 mm) MIN. 0.008 (0.20 mm) MAX. 10˚ MAX. 10˚ MAX. 0.028 (0.70 mm) MIN. 0.035 (0.90 mm) MAX. 0.006 (0.15 mm) MIN. CATHODE INDICATOR 1 2 SC-70 3 2 1 0.031 (0.80 mm) MIN. 0.039 (1.00 mm) MAX. 0.000 (0.00 mm) MIN. 0.004 (0.10 mm) MAX. 0.010 (0.25 mm) MIN. 0.016 (0.40 mm) MAX. 0.071 (1.80 mm) MIN. 0.087 (2.20 mm) MAX. 0.071 (1.80 mm) MIN. 0.094 (2.40 mm) MAX. 0.045 (1.15 mm) MIN. 0.053 (1.35 mm) MAX. 0.026 (0.65 mm) REF. 0.051 (1.30 mm) REF. 0.004 (0.10 mm) MIN. 0.007 (0.18 mm) MAX. 0.004 (0.10 mm) MIN. 0.012 (0.30 mm) MAX. 0.014 (0.35 mm) REF. |
Número de pieza similar - SMV1233-073 |
|
Descripción similar - SMV1233-073 |