Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AME8841AEHA Datasheet(PDF) 3 Page - Analog Microelectronics |
|
AME8841AEHA Datasheet(HTML) 3 Page - Analog Microelectronics |
3 / 10 page Analog Microelectronics, Inc. 3 AME8841 600mA CMOS LDO n n n n n Ordering Information P art N um ber Markin g Ou tpu t P ackage Op erating Temp . A M E 8841A E HA 8841 A E HA y y ww 3.3V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841B E HA 8841 B E HA y y ww 3.0V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841CE HA 8841 CE HA y y ww 2.8V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841DE HA 8841 DE HA y y ww 2.5V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841E E HA 8841 E E HA y y ww 3.8V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841FE HA 8841 FE HA y y ww 3.6V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841G E HA 8841 G E HA y y ww 3.5V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841HE HA 8841 HE HA y y ww 2.7V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841IE HA 8841 IE HA y y ww 3.4V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841JE HA 8841 JE HA y y ww 2.85V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841K E HA 8841 K E HA y y ww 3.7V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841LE HA 8841 LE HA y y ww 1.5V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841M E HA 8841 M E HA y y ww 1.8V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841NE HA 8841 NE HA y y ww 2.9V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841O E HA 8841 O E HA y y ww 3.1V S O -8 -40 OC to +85OC A M E 8841RE HA 8841 RE HA y y ww 2.65V S O -8 -40 OC to +85OC P leas e c ons ult A M E s ales offic e or authoriz ed Rep./Dis tributor for other output voltage and pac k age ty pe availability . |
Número de pieza similar - AME8841AEHA |
|
Descripción similar - AME8841AEHA |