Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AME8808GECS Datasheet(PDF) 2 Page - Analog Microelectronics |
|
AME8808GECS Datasheet(HTML) 2 Page - Analog Microelectronics |
2 / 11 page Analog Microelectronics, Inc. 2 750mA CMOS LDO AME8808 P a rt N u m b er M a rk in g O u tp u t V o ltag e P a ckag e O p e ra tin g T e m p . R a n g e A M E 8808 A E G T A E Tyw w 3.3V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 B E G T A E U yw w 3.0V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 C E G T A E V yw w 2.8V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 D E G T A E W yw w 2.5V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 E E G T A E X yw w 3.8V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 F E GT A E Yyw w 3.6V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 G E G T A E Zyw w 3.5V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 H E G T A F A yw w 2.7V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 IE GT A F B yw w 3.4V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 J E GT A G U yw w 2.85V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 K E G T A H W yw w 3.7V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 LE GT A J G yw w 1.5V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 M E G T A J H yw w 1.8V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 N E G T A K U yw w 2.9V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC A M E 8808 O E G T A K V yw w 3.1V S O T-223 -4 0 O C to +8 5 OC P leas e c o ns ult A M E s a le s offic e or authori zed R ep./D i s tri b utor fo r o the r outp ut vo ltage and pac k age type ava i labili ty. n n n n n Pin Configuration n n n n n Ordering Information 1 23 S O T -223 T op V iew 1 23 DPAK-2 T op View 1. GND 2. V OUT 3. V IN 1. GND 2. V OUT (Connected with heat sink) 3. V IN |
Número de pieza similar - AME8808GECS |
|
Descripción similar - AME8808GECS |