Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


SI4909DY-T1-GE3 Datasheet(Hoja de datos) 3 Page - Vishay Siliconix

No. de Pieza. SI4909DY-T1-GE3
Descripción  Dual P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Descarga  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo 

 
 3 page
background image
Document Number: 67077
S10-2603-Rev. A, 15-Nov-10
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si4909DY
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
8
16
24
32
40
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VGS =10 V thru 4V
VGS =3V
VGS =2V
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.015
0.019
0.023
0.027
0.031
0.035
0
8
16
24
32
40
VGS =4.5 V
VGS =10V
I
D - Drain Current (A)
0
2
4
6
8
10
0
9
18
27
36
45
ID =10A
VDS =20V
VDS =30V
VDS =10V
Q
g - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
2
4
6
8
10
0
1
234
5
TC = 125 °C
TC = 25 °C
TC = - 55 °C
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
Crss
0
620
1240
1860
2480
3100
0
8
16
24
32
40
Ciss
Coss
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID =8A
VGS =4.5 V
VGS =10V
T
J - Junction Temperature (°C)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl