Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


BD25GA5MEFJ-LB Datasheet(Hoja de datos) 11 Page - Rohm

No. de Pieza. BD25GA5MEFJ-LB
Descripción  0.5A Variable Output Industrial LDO Regulator
Descarga  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo 

 11 page
background image
11/21
BDxxGA5MEFJ-LB
Datasheet
TSZ02201-0R6R0AZ00520-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
21.Feb.2014 Rev.002
Figure 30.
IO-ICC
Figure 27.
VCC-VO (IO=0mA)
Figure 28.
TSD (IO=0mA)
Figure 29.
OCP
IO [A]
VCC [V]
Ta[℃]
Ta[℃]
0.0
2.0
4.0
6.0
0
2
4
6
8
101214
Vcc [V]
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=105°C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
Io [A]
IO [A]
400
500
600
700
800
900
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Io[A]
IO [A]
VCC [V]
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=105°C
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=105°C




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl