Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRF13N50 Datasheet(PDF) 7 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

No. de pieza IRF13N50
Descripción Electrónicos  N-Channel Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

IRF13N50 Datasheet(HTML) 7 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  IRF13N50 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF13N50 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF13N50 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF13N50 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF13N50 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF13N50 Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF13N50 Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
SEMICONDUCTOR
RoHS
RoHS
Nell High Power Products
All dimensions in millimeters(inches)
D (Drain)
G
(Gate)
S (Source)
Case Style
2.87 (0.113)
2.62 (0.103)
9.40 (0.370)
9.14 (0.360)
10.54 (0.415) MAX.
16.13 (0.635)
15.87 (0.625)
PIN
4.06 (0.160)
3.56 (0.140)
1.45 (0.057)
1.14 (0.045)
2.67 (0.105)
2.41 (0.095)
2.65 (0.104)
2.45 (0.096)
5.20 (0.205)
4.95 (0.195)
0.90 (0.035)
0.70 (0.028)
3.91 (0.154)
3.74 (0.148)
1
3
2
4.70 (0.185)
4.44 0.1754
(
)
1.39 (0.055)
1.14 (0.045)
3.68 (0.145)
3.43 (0.135)
8.89 (0.350)
8.38 (0.330)
29.16 (1.148)
28.40 (1.118)
14.22 (0.560)
13.46 (0.530)
0.56 (0.022)
0.36 (0.014)
2.79 (0.110)
2.54 (0.100)
15.32 (0.603)
14.55 (0.573)
TO-220AB
www.nellsemi.com
Page 7 of 7
IRF13N50 Series


Número de pieza similar - IRF13N50

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
IRF130 SAMSUNG-IRF130 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Seme LAB
IRF130 SEME-LAB-IRF130 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
IRF130 FAIRCHILD-IRF130 Datasheet
180Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFETs, 20 A, 60-100 V
logo
Intersil Corporation
IRF130 INTERSIL-IRF130 Datasheet
56Kb / 7P
   14A, 100V, 0.160 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRF130 IRF-IRF130 Datasheet
147Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.18ohm, Id=14A)
More results

Descripción similar - IRF13N50

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com