Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


2SC3159 Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - Savantic, Inc.

No. de Pieza. 2SC3159
Descripción  Silicon NPN Power Transistors
Descarga  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Página de inicio  http://www.svntc.com
Logo 

   
 2 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2SC3159
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=10mA ; IB=0
400
V
V(BR)CBO
Collector-base breakdown voltage
IC=1mA ; IE=0
500
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=1mA ; IC=0
7
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=6A; IB=1.2A
1.0
V
VBEsat
Base-emitter saturation voltage
IC=6A; IB=1.2A
1.2
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=400V ;IE=0
10
µA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=5V; IC=0
10
µA
hFE-1
DC current gain
IC=1A ; VCE=5V
15
80
hFE-2
DC current gain
IC=6A ; VCE=5V
10




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl