Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


2SC1678 Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - Savantic, Inc.

No. de Pieza. 2SC1678
Descripción  Silicon NPN Power Transistors
Descarga  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Página de inicio  http://www.svntc.com
Logo 

   
 2 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2SC1678
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
VCE(sat)
Collector-emitter saturation voltage
IC=0.5A; IB=50m A
1.0
V
V(BR)CBO
Collector-base breakdown voltage
IC=1mA; IE=0
65
V
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=10mA; IB=0
65
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=1mA; IC=0
4
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=30V;IE=0
10
µA
ICEO
Collector cut-off current
VCE=20V;IB=0
100
µA
hFE-1
DC current gain
IC=0.5A ; VCE=5V
15
hFE-2
DC current gain
IC=1.5A ; VCE=5V
10
COB
Collectpr output capacitance
IE=0 ; VCB=10V, f=1MHz
30
pF
fT
Transition frequency
IC=0.1A ; VCE=5V
100
MHz




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl