Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SJ78M08 Datasheet(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No. de pieza SJ78M08
Descripción Electrónicos  3-Terminal
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Página de inicio  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SJ78M08 Datasheet(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SJ78M08 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SJ78M08 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SJ78M08
3-Terminal
Positive Voltage Regulator
Elektronische Bauelemente
24-Oct-2010 Rev. A
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Refer to the test circuits, TJ=25 °C, I O=350mA, VIN=14V, CIN=0.33µF, CO=0.1µF unless otherwise specified)
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VO
7.7
8
8.3
V
10.5V
V
IN 2
≦ 3V, 5mA I
O 350mA,
PO≦15W, TJ=0~125°C
7.6
8
8.4
△
△VO(Line Regulation)
10.5V
V
IN 2
≦ 5V, IO=200mA,
-
6
100
mV
11V
V
IN≦25V, IO=200mA,
-
2
50
△
△VO(Load Regulation)
5mA
I
O 500mA,
-
20
160
mV
5mA
I
O 200mA,
-
10
80
IQ
-
4.2
6
mA
△IQ
5mA
I
O 350mA
, TJ=0~125°C
-
-
0.5
mA
10.5V
V
IN 2
≦ 5V, IO=200mA, TJ=0~125°C
-
-
0.8
VN
10Hz
f
100KHz
≦ ≦
-
52
-
µ
A
RR
11.5V
V
IN≦21.5V, f=120Hz, IO=300mA,
TJ=0~125°C
56
80
-
dB
VD
Io=350mA
-
2
-
V
ISC
VIN=14V
-
250
-
mA
IPK
-
500
-
mA


Número de pieza similar - SJ78M08

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SJ78M08 SECOS-SJ78M08_15 Datasheet
85Kb / 2P
   Positive Voltage Regulator
More results

Descripción similar - SJ78M08

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TDK Electronics
MEA1608LC150T001 TDK-MEA1608LC150T001 Datasheet
164Kb / 3P
   3-terminal Filters
MEA2010PE150T001 TDK-MEA2010PE150T001 Datasheet
169Kb / 3P
   3-terminal Filters
MEA1608LC080T001 TDK-MEA1608LC080T001 Datasheet
164Kb / 3P
   3-terminal Filters
MEA1608PE220TA0G TDK-MEA1608PE220TA0G Datasheet
166Kb / 3P
   3-terminal Filters
logo
Estek Electronics Co. L...
78L05 ESTEK-78L05_1 Datasheet
122Kb / 3P
   3-Terminal Regulators
logo
TDK Electronics
MEM1608D401RT001 TDK-MEM1608D401RT001 Datasheet
167Kb / 3P
   3-terminal Filters
MEA2010LC220T002 TDK-MEA2010LC220T002 Datasheet
161Kb / 3P
   3-terminal Filters
MEA2010PE360T001 TDK-MEA2010PE360T001 Datasheet
169Kb / 3P
   3-terminal Filters
MEA2010PE400T001 TDK-MEA2010PE400T001 Datasheet
168Kb / 3P
   3-terminal Filters
MEA1608LC040T001 TDK-MEA1608LC040T001 Datasheet
163Kb / 3P
   3-terminal Filters
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com