Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FME009P101 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de pieza FME009P101
Descripción Electrónicos  Code for Special Contacts
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

FME009P101 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FME009P101 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FME009P101 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FME009P101 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FME009P101 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FME009P101 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FME009P101 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FME009P101 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FME009P101 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FME009P101 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 39 page
background image
29
DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE
ML 12/2008
VSWR Messungen (Beispiele)
VSWR Measurements (Examples)
FMS001P102 / ...S102 (Straight Contacts / gerade Kontakte)
FMS015P102/ ...S102 (Right Angled Contacts / abgewinkelte Kontakte)
FBM004P170 / ...S170 (Straight Contacts / gerade Kontakte)
FMX006P102 / ...S102 (Straight Contacts / gerade Kontakte)
VSWR
VSWR
The ratio of the maximum to minimum value of the voltage amplitude on a lead is known as the VSWR value. The quotient is a measurement of the quality
of the adaptation or of the fluctuation of the resulting voltage surge. In the case of a mismatch, the outward wave is reflected onto the contact point. By
superimposing the outward and return waves, a greater difference is obtained between the maximum and minimum voltage than for the outward wave.
The VSWR value is 1.0 for a perfect adaptation. The reciprocal value is known as the adaptation factor m.
Das Verhältnis von Maximal- zu Minimalwert der Spannungsamplitude auf einer Leitung wird mit VSWR Wert bezeichnet. Der Quotient ist ein Maß für
die Qualität der Anpassung bzw. der Welligkeit der resultierenden Spannungswelle. Bei Fehlanpassung wird die hinlaufende Welle an der Kontaktstelle
reflektiert. Durch die Überlagerung der hinlaufenden und der rücklaufenden Spannungswelle ergibt sich für die resultierende ein größerer Unterschied
zwischen der maximalen und der minimalen Spannungsamplitude als bei der hinlaufenden Welle. Der VSWR-Wert ist im Idealfall der Anpassung gleich 1.0,
den Kehrwert bezeichnet man als Anpassungsfaktor m.
r:
Reflection factor / Reflexionsfaktor
m:
Adaptation factor / Anpassungsfaktor
a:
Return loss / Rückflußdämpfung
VSWR: Voltage standing wave ratio / Stehwellenverhältnis


Número de pieza similar - FME009P101

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
FME0H223ZF NEC-FME0H223ZF Datasheet
476Kb / 39P
   Super Capacitors
logo
Kemet Corporation
FME0H223ZF KEMET-FME0H223ZF Datasheet
54Kb / 1P
   Supercapacitors, Radial Molded, Commercial Grade, FME, 0.022 F, -20/80%, 5.5 V, Wire Leads, Lead Spacing = 5mm
FME0H223ZF-L116 KEMET-FME0H223ZF-L116 Datasheet
560Kb / 17P
   Supercapacitors
12/16/2022
FME0H223ZF-L118 KEMET-FME0H223ZF-L118 Datasheet
560Kb / 17P
   Supercapacitors
12/16/2022
FME0H223ZFL116 KEMET-FME0H223ZFL116 Datasheet
764Kb / 18P
   Supercapacitors FM Series
More results

Descripción similar - FME009P101

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Lite-On Technology Corp...
LTE-2871 LITEON-LTE-2871 Datasheet
87Kb / 3P
   SPECIAL FOR HIGH INTENSITY
logo
List of Unclassifed Man...
TGS821 ETC-TGS821 Datasheet
113Kb / 2P
   SPECIAL SENSOR FOR HYDROGEN GAS
logo
American Electronic Com...
DG81 AEC-DG81 Datasheet
275Kb / 3P
   Special option for motor loads
logo
QX Micro Devices Co.,Lt...
QX5237 QXMD-QX5237 Datasheet
138Kb / 2P
   Special driver for LED flashlight
logo
Unisonic Technologies
ULC6002 UTC-ULC6002 Datasheet
123Kb / 3P
   SPECIAL DRIVE FOR LED FLASHLIGHT
logo
Figaro Engineering Inc.
TGS821 FIGARO-TGS821 Datasheet
100Kb / 2P
   Special Sensor for Hydrogen Gas
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
2CLG10 KISEMICONDUCTOR-2CLG10_25 Datasheet
60Kb / 1P
   High Voltage Diodes for Special Using
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-S220YKT LITEON-LTST-S220YKT Datasheet
299Kb / 6P
   Side looking special for LCD backlight
LTST-S320UBKT LITEON-LTST-S320UBKT Datasheet
309Kb / 6P
   Side looking special for LCD backlight
logo
List of Unclassifed Man...
SJ2025 ETC-SJ2025 Datasheet
207Kb / 5P
   Special amplifier circuit for multimedia speakers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com