Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
N05DB150K Datasheet(PDF) 1 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc |
|
N05DB150K Datasheet(HTML) 1 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc |
1 / 6 page 用途 APPLICATIONS 形名表記法 ORDERING CODE 特長 FEATURES 368 NP 7 6 5 3 2 1 4 06 D Z ZZ B101K 03 タイプ 04 タイプ 05 タイプ 06 タイプ 08 タイプ A BB 3.0max. BB BB 6.0max. B 1.8max. 2.0max. 2.8max. 3.2max. 5.0max. Y 省スペース及び低背化 Y 大電流対応 Y SMT 対応 Y Small surface area and low profile. Y Designed for high current applications where a surface mount component is required. Y Available in embossed tape and reel. SMD インダクタ SMD INDUCTORS Y HDD 、デジタルビデオカメラ、ノート型パソコンなど各種機器の 電源回路、DC / DCコンバータ等 OPERATING TEMP 03, 04, 05, 06 タイプ K25VJ105C (製品自己発熱を含む) 08 タイプ K 25VJ85C f Including self-generated heatg Y Power supply circuits/DC-DC converters in a variety of applications where compact size is vital, such as digital camcorders, HDD, notebook PCs, etc. NQ チョークコイル f 非シールドタイプ g N P チョークコイル f シールドタイプ g 1 形式 D P ドラム形 f 台座付き g D Z ドラム形 f 台座なし g SQ, SZ ドラム応用形 形状 7 3 当社管理記号 03 3.8 04 4.7 05 5.6 06 6.8 08 9.0 2 コア寸法 hmmi QW スペース 高さ寸法 hmmi 4 例 1R0 1.0 100 10 102 1000 公称インダクタンス hAHi 5 インダクタンス許容差 6 J M 5L K M 10L M M 20L N M 30L QQ 標準品 QW スペース FR= 小数点 QW スペース 03 type 04 type 05 type 06 type 08 type A BB 3.0max. BB BB 6.0max. B 1.8max. 2.0max. 2.8max. 3.2max. 5.0max. NQ Choke coil (non-shielded type) N P Choke coil (shielded type) 1 Type D P Drum type (With base) D Z Drum type (Without base) SQ, SZ Applied drum type Shape 7 3 Internal code 03 3.8 04 4.7 05 5.6 06 6.8 08 9.0 2 Core dimensionhmmi QW Blank space Heighthmmi 4 example 1R0 1.0 100 10 102 1000 Nominal inductancehAHi 5 Inductance tolerance 6 J M 5L K M 10L M M 20L N M 30L QQ Standard product QW Blank space FR=Decimal point QW Blank space |
Número de pieza similar - N05DB150K |
|
Descripción similar - N05DB150K |
|
|
Enlace URL |
Política de Privacidad |
ALLDATASHEET.ES |
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |