Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


SM6T30CAY Datasheet(Hoja de datos) 6 Page - STMicroelectronics

No. de Pieza. SM6T30CAY
Descripción  Automotive 600 W Transil
Descarga  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo 

 6 page
background image
Characteristics
SM6TY
6/12
Doc ID 17741 Rev 3
Figure 8.
ISO 7637-2 pulse 3a response (VS = -150 V)
Figure 9.
ISO 7637-2 pulse 3b response (VS = 100 V)
Note:
ISO7637-2 pulses responses are not applicable for products with a stand off voltage lower
than the average battery voltage (13.5 V).
SM6T36AY
SM6T36CAY
Voltage (V)
Current (A)
Time (µs)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
20
-20
-40
-50
-30
-10
10
0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
0.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
SM6T36AY
SM6T36CAY
Voltage (V)
Current (A)
Time (µs)
Note: Curves superimposed
10
20
30
40
50
60
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl