Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

M27C4002-10C1 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No. de pieza M27C4002-10C1
Descripción Electrónicos  4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27C4002-10C1 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M27C4002-10C1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M27C4002-10C1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M27C4002-10C1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M27C4002-10C1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M27C4002-10C1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M27C4002-10C1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M27C4002-10C1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M27C4002-10C1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M27C4002-10C1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
List of figures
M27C4002
4/24
List of figures
Figure 1.
Logic Diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 2.
DIP Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 3.
LCC Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 4.
TSOP Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 5.
Programming Flowchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 6.
AC Testing Input Output Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 7.
AC Testing Load Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 8.
Read Mode AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 9.
Programming and Verify Modes AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 10.
FDIP40W - 40 pin Ceramic Frit-seal DIP with window, Package Outline . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 11.
PDIP40 - 40 lead Plastic DIP, 600 mils width, Package Outline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 12.
PLCC44 - 44 lead Plastic Leaded Chip Carrier, Package Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 13.
TSOP40 - 40 lead Plastic Thin Small Outline, 10 x 20 mm, Package Outline . . . . . . . . . . 21
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)


Número de pieza similar - M27C4002-10C1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
M27C4002-10C1TR STMICROELECTRONICS-M27C4002-10C1TR Datasheet
196Kb / 18P
   4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27C4002-10C1TR STMICROELECTRONICS-M27C4002-10C1TR Datasheet
225Kb / 24P
   4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27C4002-10C1X STMICROELECTRONICS-M27C4002-10C1X Datasheet
196Kb / 18P
   4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
More results

Descripción similar - M27C4002-10C1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
M27C4002 STMICROELECTRONICS-M27C4002 Datasheet
196Kb / 18P
   4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27C4002 STMICROELECTRONICS-M27C4002_06 Datasheet
225Kb / 24P
   4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27W402 STMICROELECTRONICS-M27W402 Datasheet
103Kb / 15P
   4 Mbit 256Kb x16 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
M27C400 STMICROELECTRONICS-M27C400 Datasheet
121Kb / 14P
   4 Mbit (512Kb x8 or 256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
May 1999
M27V400 STMICROELECTRONICS-M27V400 Datasheet
117Kb / 14P
   4 Mbit (512Kb x8 or 256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
July 2000
M27W400 STMICROELECTRONICS-M27W400 Datasheet
140Kb / 15P
   4 Mbit 512Kb x8 or 256Kb x16 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
M27C1024 STMICROELECTRONICS-M27C1024 Datasheet
106Kb / 15P
   1 Mbit (64Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27C322 STMICROELECTRONICS-M27C322 Datasheet
112Kb / 13P
   32 Mbit (2Mb x16) UV EPROM and OTP EPROM
April 2000
M27C322 STMICROELECTRONICS-M27C322_06 Datasheet
196Kb / 24P
   32 Mbit (2Mb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27C2001-12C1 STMICROELECTRONICS-M27C2001-12C1 Datasheet
261Kb / 25P
   2 Mbit (256Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com