Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SC4784 Datasheet(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

No. de pieza 2SC4784
Descripción Electrónicos  Silicon NPN Epitaxial
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC4784 Datasheet(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC4784 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC4784 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC4784 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC4784 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC4784 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC4784 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SC4784 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SC4784 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SC4784 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
2SC4784
5
10
5
4
3
2
1.5
1
.8
–2
–3
–4
–5
–10
.6
.4
.2
0
–.2
–.4
–.6
–.8 –1
–1.5
.2
.4
.6 .8 1.0
2
3 45
(I
= 5 mA)
(I
= 10 mA)
C
C
CE
Condition: V
= 5 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
1.5
10
S11 Parameter vs. Frequency
0
°
30
°
60
°
90
°
120
°
150
°
180
°
–150
°
–90
°
–60
°
–30
°
–120
°
Scale: 4 / div.
(I
= 5 mA)
(I
= 10 mA)
C
C
CE
Condition: V
= 5 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
S21 Parameter vs. Frequency
Scale: 0.04 / div.
(I
= 5 mA)
(I
= 10 mA)
C
C
Condition: V
= 5 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
CE
0
°
30
°
60
°
90
°
120
°
150
°
180
°
–150
°
–90
°
–60
°
–30
°
–120
°
S12 Parameter vs. Frequency
10
5
4
3
2
1.5
1
.8
–2
–3
–4
–5
–10
.6
.4
.2
0
–.2
–.4
–.6
–.8
–1
–1.5
.2
.4
.6 .8 1.0
2
3 4 5
(I
= 5 mA)
(I
= 10 mA)
C
C
Condition: V
= 5 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
CE
1.5
10
S22 Parameter vs. Frequency


Número de pieza similar - 2SC4784

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
2SC4784 RENESAS-2SC4784 Datasheet
220Kb / 9P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4784YA-TL-E RENESAS-2SC4784YA-TL-E Datasheet
220Kb / 9P
   Silicon NPN Epitaxial
More results

Descripción similar - 2SC4784

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com